công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SAR542P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện 2SAR542P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Midium Power Transistors (-30V / -5A)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SAR542P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  2SAR542P Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR542P Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR542P Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR542P Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR542P Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
2/4
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.12 - Rev.A
Data Sheet
2SAR542P
Electrical characteristic (Ta = 25
C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Collector-emitter breakdown voltage
BVCEO
-30
-
-
V
IC= -1mA
Collector-base breakdown voltage
BVCBO
-30
-
-
V
IC= -100μA
Emitter-base breakdown voltage
BVEBO
-6
-
-
V
IE= -100μA
Collector cut-off current
ICBO
--
-1
A VCB= -30V
Emitter cut-off current
IEBO
--
-1
A VEB= -4V
Collector-emitter staturation voltage
VCE(sat)
-
-200
-400
mV IC= -2A, IB= -100mA
DC current gain
hFE
200
-
500
-
VCE= -2V, IC= -500mA
Turn-on time
ton
-45
-
ns
Storage time
tstg
-
200
-
ns
Fall time
tf
-25
-
ns
*1 Pulsed
*2 See switching time test circuit
pF
VCB= -10V, IE=0A
f=1MHz
-
IC= -2.5A,IB1= -250mA,
IB2=250mA,VCC -10V
Conditions
Parameter
MHz
240
-
VCE= -10V
IE=100mA, f=100MHz
Transition frequency
fT
-
-40
Collector output capacitance
Cob
*2
*2
*2
~_
*1
*1


Số phần tương tự - 2SAR542P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR542P ROHM-2SAR542P Datasheet
769Kb / 8P
   PNP -5.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR542PFRA ROHM-2SAR542PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-30V / -5A)
More results

Mô tả tương tự - 2SAR542P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR542P ROHM-2SCR542P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 5A)
2SCR542D ROHM-2SCR542D Datasheet
498Kb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 5A)
2SAR542D ROHM-2SAR542D Datasheet
599Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-30V/-5A)
2SCR293P ROHM-2SCR293P Datasheet
486Kb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 1A)
2SCR512P5 ROHM-2SCR512P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (30V / 2V)
2SAR552P ROHM-2SAR552P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-30V / -3A)
MP6T11 ROHM-MP6T11 Datasheet
461Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-30V / -1A)
QS5Y1 ROHM-QS5Y1 Datasheet
1Mb / 8P
   Midium Power Transistors (30V / 3A)
2SCR512P ROHM-2SCR512P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
MP6X11 ROHM-MP6X11 Datasheet
1Mb / 6P
   Midium Power Transistors (30V / 1A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com