công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5819 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Wing Shing Computer Components

tên linh kiện 1N5819
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE RANGE - 20 to 40 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WINGS [Wing Shing Computer Components]
Trang chủ  http://www.wingshing.com/en
Logo WINGS - Wing Shing Computer Components

1N5819 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Wing Shing Computer Components

  1N5819 Datasheet HTML 1Page - Wing Shing Computer Components 1N5819 Datasheet HTML 2Page - Wing Shing Computer Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Wing Shing Computer Components Co., (H.K.)Ltd.
Tel:(852)2341 9276
Fax:(852)2797 8153
Homepage: http://www.wingshing.com
E-mail:
wsccltd@hkstar.com
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES
1N5817 - 1N5819


Số phần tương tự - 1N5819

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5819 MOTOROLA-1N5819 Datasheet
96Kb / 6P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 1 AMPERE 20, 30 and 40 VOLTS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
1N5819 SECOS-1N5819 Datasheet
190Kb / 2P
   VOLTAGE 20V ~ 40V 1.0AMP Schottky Barrier Rectifiers
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
1N5819 JINANJINGHENG-1N5819 Datasheet
65Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Stanson Technology
1N5819 STANSON-1N5819 Datasheet
67Kb / 1P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
List of Unclassifed Man...
1N5819 ETC2-1N5819 Datasheet
329Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N5819

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
1N17 RECTRON-1N17_06 Datasheet
262Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere
FM5817 RECTRON-FM5817 Datasheet
22Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
SM5817 RECTRON-SM5817 Datasheet
191Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
SSL20 RECTRON-SSL20 Datasheet
414Kb / 4P
   LOW Vf SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere
SSL20L RECTRON-SSL20L Datasheet
415Kb / 4P
   LOW Vf SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere
SM5817 RECTRON-SM5817_07 Datasheet
243Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere
FM120M RECTRON-FM120M Datasheet
79Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
FM5817 RECTRON-FM5817_06 Datasheet
355Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere
SM5817 RECTRON-SM5817_01 Datasheet
27Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817 Datasheet
98Kb / 2P
   1 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER(VOLTAGE - 20 to 40 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com