công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LS10K1T bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

tên linh kiện LS10K1T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Non-illuminated/Horizontal Type
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CITIZEN [CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.]
Trang chủ  http://ce.citizen.co.jp/e/index.html
Logo CITIZEN - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

LS10K1T bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

  LS10K1T Datasheet HTML 1Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. LS10K1T Datasheet HTML 2Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
83
●外形寸法図/Outline drawing
●電気的・機械的特性/Electro-Mechanical Characteristics (Ta 25℃)
Item
スイッチ作動力/Switch operating force
1.18N
1.57N
2.16N
最大定格/Maximum rating
DC12V 20mA
接触抵抗/Contact resistance
100mΩ以下/100mΩ or less
絶縁抵抗/Insulation resistance
100MΩ以上/100MΩ or more
耐電圧/Withstanding voltage
AC250V 1分間/AC250V for one minute
バウンス/Bounce
20ms以下/20ms or less
ストローク/Stroke
0.2mm
作動力/Operating force
1.18N±0.39N
1.57±0.49N
2.16±0.59N
20万回以上
10万回以上
5万回以上
動作寿命/Operating life (times)
200,000 or more 100,000 or more 50,000 or more
推奨はんだ付けパターン
The following soldering patterns are recommended for
reflow-soldering:
※金属ケースダミーパターン/Metal case dummy pattern
回路図
Circuit diagram
回路図
Circuit diagram
1.4
2.1
1.2
0.7
0.6
0.7
1.0
1.1
2-φ0.9±0.1(穴/Holes
S1
S2
1.2
0.7
1.3
1.0
1.1
0.65
0.65
S1
S2
※金属ケースダミーパターン/Metal case dummy pattern
単位/Unit : mm
単位/Unit : mm
LS10
LS11
LS11
LS10


Số phần tương tự - LS10K1T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
LS10K1-T CITIZEN-LS10K1-T Datasheet
476Kb / 2P
   Non-illuminated/Horizontal Type
More results

Mô tả tương tự - LS10K1T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
LS12 CITIZEN-LS12 Datasheet
188Kb / 2P
   Non-illuminated/Horizontal Type
LS10 CITIZEN-LS10_1 Datasheet
476Kb / 2P
   Non-illuminated/Horizontal Type
LS12 CITIZEN-LS12_1 Datasheet
439Kb / 2P
   Non-illuminated/Horizontal Type
logo
Copal Electronics
DP4 COPAL-DP4 Datasheet
438Kb / 2P
   Non-Illuminated Type
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
LS18 CITIZEN-LS18 Datasheet
189Kb / 2P
   Non-illuminated/Vertical Type
LS7 CITIZEN-LS7 Datasheet
381Kb / 1P
   Non-illuminated/Vertical Type
LS30 CITIZEN-LS30 Datasheet
186Kb / 1P
   Non-illuminated/Vertical Type
LS17 CITIZEN-LS17 Datasheet
178Kb / 1P
   Non-illuminated/Vertical Type
LS16 CITIZEN-LS16 Datasheet
202Kb / 2P
   Non-illuminated/Vertical Type
LS37 CITIZEN-LS37 Datasheet
180Kb / 1P
   Non-illuminated/Vertical Type
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com