công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MVL-584UW-S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unity Opto Technology

tên linh kiện MVL-584UW-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  T-1 3/4 ( f 5mm) PACKAGE SOLID STATE LAMP
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UOT [Unity Opto Technology]
Trang chủ  http://www.unityopto.com.tw
Logo UOT - Unity Opto Technology

MVL-584UW-S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unity Opto Technology

  MVL-584UW-S Datasheet HTML 1Page - Unity Opto Technology MVL-584UW-S Datasheet HTML 2Page - Unity Opto Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MVL-584UW-S
Optical-Electrical Characteristics
@ TA=25
oC
Parameter
Test Conditions
Symbol
Min .
Typ .
Max .
Unit .
Luminous Intensity
IF=20mA
IV
100
200
-
mcd
Forward Voltage
IF=20mA
VF
-
3.7
4.2
V
Reverse Current
IR
-
-
10
µA
Viewing Angle
IF=20mA
1/2
-
100
-
deg.
C.I.E. 1931
x
-
0.30
-
-
Chromaticity Coordinates
y
-
0.30
-
-
Typical Optical-Electrical Characteristic Curves
07/02/2001
VR=5V
IF=20mA
Unity Opto Technology Co., Ltd.
0.1
1
10
0
20
30
50
70
90
Ambient Temperature (
oC)
FIG.5 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS.
AMBIENT TEMPERATURE
0
0.5
1
380
440
500
560
620
680
0
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
0
10
20
30
40
0
25
50
75
100
Ambient Temperature (
oC)
FIG.3 FORWARD CURRENT VS.
AMBIENT TEMPERATURE
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
0
5
10
15
20
25
30
Forward Current IF (mA)
FIG.4 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY
VS. FORWARD CURRENT
Wavelength (nm)
FIG.1 RELATIVE LUMINOUS INTENSITY
VS. WAVELENGTH
Forward Voltage (V)
FIG.2 FORWARD CURRENT VS.
FORWARD VOLTAGE
FIG.6 RADIATION DIAGRAM
0.5 0.3 0.1
0.2 0.4 0.6
1.0
0.9
0.8
0° 10°
20°
90°
70°
30°
40°
60°
50°
80°


Số phần tương tự - MVL-584UW-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unity Opto Technology
MVL-584UG UOT-MVL-584UG Datasheet
38Kb / 2P
   T-1 3/4 ( f5mm) HIGH POWER AlInGaP LED LAMPs
MVL-584UOL UOT-MVL-584UOL Datasheet
36Kb / 2P
   T-1 3/4 ( f5mm) High Performance AllnGaP LED Lamps
MVL-584UYL UOT-MVL-584UYL Datasheet
37Kb / 2P
   T-1 3/4 ( f5mm) HIGH POWER AlInGaP LED LAMPs
More results

Mô tả tương tự - MVL-584UW-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unity Opto Technology
MVL-534TG UOT-MVL-534TG Datasheet
32Kb / 2P
   T-1 3/4 ( f 5mm) PACKAGE SOLID STATE LAMP
MVL-5A4SG UOT-MVL-5A4SG Datasheet
33Kb / 2P
   T-1 3/4 ( f 5mm) PACKAGE SOLID STATE LAMP
MVL-5A4TG UOT-MVL-5A4TG Datasheet
34Kb / 2P
   T-1 3/4 ( f 5mm) PACKAGE SOLID STATE LAMP
MVL-5C4TG UOT-MVL-5C4TG Datasheet
37Kb / 2P
   T-1 3/4 ( f 5mm) PACKAGE SOLID STATE LAMP
MVL-564TG UOT-MVL-564TG Datasheet
33Kb / 2P
   T-1 3/4 ( f 5mm) PACKAGE SOLID STATE LAMP
MVL-564SG UOT-MVL-564SG Datasheet
45Kb / 2P
   T-1 3/4 ( f 5mm) PACKAGE SOLID STATE LAMP PRELIMINARY
logo
Kingbright Corporation
L-7524PWC-H KINGBRIGHT-L-7524PWC-H Datasheet
90Kb / 3P
   T-1 3/4 (5mm) SOLID STATE LAMP
WP1503GD KINGBRIGHT-WP1503GD_15 Datasheet
319Kb / 6P
   T-1 3/4(5mm) SOLID STATE LAMP
WP7113LSECK-J3 KINGBRIGHT-WP7113LSECK-J3_15 Datasheet
314Kb / 6P
   T-1 3/4 (5mm) SOLID STATE LAMP
WP63GT KINGBRIGHT-WP63GT_15 Datasheet
312Kb / 6P
   T-1 3/4 (5mm) SOLID STATE LAMP
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com