công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCF53017 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MCF53017
Giải thích chi tiết về linh kiện  Version 3 ColdFire짰 core with EMAC
Download  62 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MCF53017 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MCF53017 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53017 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53017 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53017 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53017 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53017 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53017 Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53017 Datasheet HTML 13Page - Freescale Semiconductor, Inc MCF53017 Datasheet HTML 14Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 62 page
background image
MCF5301x Data Sheet, Rev. 3
Preliminary—Subject to Change Without Notice
Pin Assignments and Reset States
Freescale Semiconductor
10
Table 6. MCF5301x Signal Information and Muxing
Signal Name
GPIO
Alternate 1
Alternate 2
MCF53010
MCF53011
MCF53012
MCF53013
208 LQFP
MCF53014
MCF53015
MCF53016
MCF53017
256 MAPBGA
Reset
RESET
——
U
I
EVDD
41
M3
RSTOUT
——
O
EVDD
42
N1
Clock
EXTAL
I
EVDD
49
T2
XTAL
U3
O
EVDD
50
T3
Mode Selection
BOOTMOD[1:0]
I
EVDD
55, 17
J5, G5
FlexBus
FB_A[23:22]
FB_CS[3:2]
O
SDVDD
115, 114
P16, N16
FB_A[21:16]
O
SDVDD
113–108
R16, N14, N15, P15-13
FB_A[15:14]
SD_BA[1:0]
O
SDVDD
107, 106
R15, R14
FB_A[13:11]
SD_A[13:11]
O
SDVDD
105–103
N13, R12, R13
FB_A10
O
SDVDD
100
N12
FB_A[9:0]
SD_A[9:0]
O
SDVDD
99–97
95–89
P12, T14, T15, R11, P11,
N11, T13, R10, T11, T12
FB_D[31:16]
SD_D[31:16]
I/O
SDVDD
208–198, 57–62,
64, 65
B3, A2, D6, C5, B4, A3,
B5, C6, D12, C14, B14,
C13, D11, B13, A14, A13
FB_D[15:0]
FB_D[31:16]
I/O
SDVDD 182–189, 177–170
B9, A9, A8, D7, B8, C8,
D8, B7, C10, A10, B10,
D10, C11, A11, B11, A12
FB_CLK
O
SDVDD
153
D13
FB_BE/BWE[3:0]
PBE[3:0]
SD_DQM[3:0]
O
SDVDD 197, 166, 179, 178
A4, B12, C9, D9
FB_CS[5:4]
PCS[5:4]
O
SDVDD
B6, C7
FB_CS1
PCS1
SD_CS1
——
OSDVDD
5
D2
FB_CS0
PCS0
FB_CS4
——
OSDVDD
6
C2
FB_OE
PFBCTL3
OSDVDD
1
D4
FB_TA
PFBCTL2
U
ISDVDD
3
B2
FB_R/W
PFBCTL1
OSDVDD
2
C3
FB_TS
PFBCTL0
DACK0
——
OSDVDD
4
D3
SDRAM Controller
SD_A10
O
SDVDD
206
C4


Số phần tương tự - MCF53017

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF53017 FREESCALE-MCF53017 Datasheet
3Mb / 62P
   Version 3 ColdFire짰 core with EMAC
MCF53017CMJ240 FREESCALE-MCF53017CMJ240 Datasheet
3Mb / 62P
   Version 3 ColdFire짰 core with EMAC
MCF53017CMJ240J FREESCALE-MCF53017CMJ240J Datasheet
3Mb / 62P
   Version 3 ColdFire짰 core with EMAC
MCF53017 FREESCALE-MCF53017_10 Datasheet
3Mb / 62P
   Version 3 ColdFire짰 core with EMAC
More results

Mô tả tương tự - MCF53017

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MCF53017 FREESCALE-MCF53017_10 Datasheet
3Mb / 62P
   Version 3 ColdFire짰 core with EMAC
MCF51QE128 FREESCALE-MCF51QE128_08 Datasheet
799Kb / 38P
   32-Bit Version 1 ColdFire짰 Central Processor Unit (CPU)
MCF5329 FREESCALE-MCF5329_08 Datasheet
1,008Kb / 50P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF52235 FREESCALE-MCF52235_06 Datasheet
602Kb / 48P
   ColdFire짰 Microcontroller
MCF5208EC FREESCALE-MCF5208EC Datasheet
523Kb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF52277 FREESCALE-MCF52277 Datasheet
1Mb / 46P
   ColdFire짰 Microprocessor
MCF51QE128 FREESCALE-MCF51QE128 Datasheet
744Kb / 38P
   32-Bit Version 1 ColdFire짰 Central Processor Unit (CPU)
MCF547X FREESCALE-MCF547X_07 Datasheet
594Kb / 34P
   MCF547x ColdFire짰 Microprocessor
MCF5484CZP200 FREESCALE-MCF5484CZP200 Datasheet
608Kb / 34P
   MCF548x ColdFire짰 Microprocessor
logo
NXP Semiconductors
MCF5485EC NXP-MCF5485EC Datasheet
737Kb / 34P
   MCF548x ColdFire짰 Microprocessor
Rev. 4, 12/2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com