công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC13883 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC13883
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Charger USB Interface
Download  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC13883 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC13883 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13883 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13883 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13883 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13883 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13883 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13883 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13883 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MC13883 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 64 page
background image
Power Architecture
MC13883 Technical Data, Rev. 3
Freescale Semiconductor
7
4
Power Architecture
4.1
Power Architecture Overview
The MC13883 IC contains the following power-related features:
Single and dual-path charging from USB connector
Fully compliant with USB, USB OTG, enhanced mini-USB, and CEA-936-A specifications
Over-voltage protection
Reverse charge mode (allowing battery power to be sourced out to the VBUS pin)
VBUS generation (including VBUS pulsing in support of USB OTG)
The Power Architecture block diagram is shown in Figure 2.
Table 4. Quiescent Current
(2.7V < BP< 4.2 V), (-30°C < TA< 85°C)
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Active Mode
(Phone On,
RESETB=1,
VBUS=5.25V)
-300
-
µA
Idle Mode
(Phone On,
RESETB=1,
VBUS=0V)
ID_MUX_ENB_1
-100
-
µA
Off Mode
(Phone Off,
RESETB=0,
VBUS=0V)
-22
-
µA


Số phần tương tự - MC13883

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC13883 FREESCALE-MC13883 Datasheet
343Kb / 2P
   Integrated Charger, USB On-the-Go Transceiver and Carkit Interface
More results

Mô tả tương tự - MC13883

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LP8727 TI1-LP8727 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   Micro/Mini USB Interface with Integrated 28V Charger
logo
STMicroelectronics
STUSBCD01B STMICROELECTRONICS-STUSBCD01B Datasheet
460Kb / 19P
   USB charger detection interface
logo
Freescale Semiconductor...
MC13883 FREESCALE-MC13883 Datasheet
343Kb / 2P
   Integrated Charger, USB On-the-Go Transceiver and Carkit Interface
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX14646E MAXIM-MAX14646E Datasheet
1Mb / 26P
   USB Charger Detection with Integrated Overvoltage Protector
2012
MAX14656 MAXIM-MAX14656 Datasheet
422Kb / 3P
   USB Charger Detection with Integrated Overvoltage Protector
Rev 0; 12/12
MAX20332 MAXIM-MAX20332_V01 Datasheet
1Mb / 27P
   USB Charger Detection with Integrated Overvoltage Protector
2018
MAX14592E MAXIM-MAX14592E Datasheet
1Mb / 26P
   USB Charger Detection with Integrated Overvoltage Protector
Rev 2 3/12
logo
Unisonic Technologies
USB4S012 UTC-USB4S012 Datasheet
146Kb / 4P
   4-CHANNEL ESD SOLUTION FOR USB-HS/USB OTG/USB CHARGER INTERFACE
logo
Texas Instruments
TPD4S012 TI1-TPD4S012_14 Datasheet
649Kb / 13P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL ESD SOLUTION FOR USB-HS/USB OTG/USB CHARGER INTERFACE
TPD4S012DRLR TI-TPD4S012DRLR Datasheet
627Kb / 12P
[Old version datasheet]   4-CHANNEL ESD SOLUTION FOR USB-HS/USB OTG/USB CHARGER INTERFACE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com