công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F100C4T6BTR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F100C4T6BTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low & medium-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU Low & medium-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU
Download  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F100C4T6BTR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F100C4T6BTR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F100C4T6BTR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F100C4T6BTR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32F100C4T6BTR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32F100C4T6BTR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM32F100C4T6BTR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STM32F100C4T6BTR Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STM32F100C4T6BTR Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STM32F100C4T6BTR Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 84 page
background image
STM32F100x4, STM32F100x6, STM32F100x8, STM32F100xB
Description
Doc ID 16455 Rev 2
11/84
2.1
Device overview
Table 2.
STM32F100xx features and peripheral counts
Peripheral
STM32F100Cx
STM32F100Rx
STM32F100Vx
Flash - Kbytes
16
32
64
128
16
32
64
128
64
128
SRAM - Kbytes
4
488
448
8
8
8
Timers
Advanced-control
11
11
1
General-purpose
5(1)
65(1)
66
Communication
interfaces
SPI
1(2)
21(2)
22
I2C
1(3)
21(3)
22
USART
2(4)
32(4)
33
CEC
1
12-bit synchronized ADC
number of channels
1
10 channels
1
16 channels
1
16 channels
GPIOs
37
51
80
12-bit DAC
Number of channels
2
2
CPU frequency
24 MHz
Operating voltage
2.0 to 3.6 V
Operating temperatures
Ambient operating temperature: –40 to +85 °C /–40 to +105 °C (see Table 8)
Junction temperature: –40 to +125 °C (see Table 8)
Packages
LQFP48
LQFP64, TFBGA64
LQFP100
1.
TIM4 not present.
2.
SPI2 is not present.
3.
I2C2 is not present.
4.
USART3 is not present.


Số phần tương tự - STM32F100C4T6BTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM32F100C STMICROELECTRONICS-STM32F100C Datasheet
1Mb / 98P
   High-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU with 256 to 512 KB Flash, 16 timers, ADC, DAC & 11 comm interfaces
More results

Mô tả tương tự - STM32F100C4T6BTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM32F100RC STMICROELECTRONICS-STM32F100RC Datasheet
1Mb / 98P
   High-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU
STM32F051X4 STMICROELECTRONICS-STM32F051X4 Datasheet
1Mb / 104P
   Low- and medium-density advanced ARM??based 32-bit MCU
CD00253742 STMICROELECTRONICS-CD00253742 Datasheet
2Mb / 120P
   XL-density performance line ARM-based 32-bit MCU
CD00161566 STMICROELECTRONICS-CD00161566 Datasheet
1Mb / 105P
   Medium-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 64 or 128 KB Flash, USB, CAN, 7 timers, 2 ADCs, 9 com. interfaces
August 2013
CD00191174 STMICROELECTRONICS-CD00191174 Datasheet
1Mb / 112P
   High-density access line, ARM-based 32-bit MCU
STM32F103ZET7 STMICROELECTRONICS-STM32F103ZET7 Datasheet
1Mb / 130P
   High-density performance line ARM-based 32-bit MCU
STM32F103VFT6TR STMICROELECTRONICS-STM32F103VFT6TR Datasheet
2Mb / 120P
   XL-density performance line ARM-based 32-bit MCU
STM32F103VFT6 STMICROELECTRONICS-STM32F103VFT6 Datasheet
2Mb / 120P
   XL-density performance line ARM-based 32-bit MCU
STM32F107VBT6 STMICROELECTRONICS-STM32F107VBT6 Datasheet
1Mb / 103P
   Connectivity line, ARM-based 32-bit MCU
logo
List of Unclassifed Man...
XPT32P001 ETC2-XPT32P001 Datasheet
345Kb / 1P
   ARM-based 32-bit MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com