công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5174BRMZ-10 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5174BRMZ-10
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-Channel, 1024-Position, Digital Rheostat with SPI Interface and 50-TP Memory
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5174BRMZ-10 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5174BRMZ-10 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5174BRMZ-10 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5174BRMZ-10 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5174BRMZ-10 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5174BRMZ-10 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5174BRMZ-10 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5174BRMZ-10 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5174BRMZ-10 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5174BRMZ-10 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
AD5174
Rev. 0 | Page 9 of 20
VDD/VSS = 5V/0V
–50
–45
–35
–40
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
1
10M
1M
100k
10k
1k
100
10
FREQUENCY (Hz)
0x040
0x020
0x010
0x008
0x004
0x002
0x001
0x200
0x100
0x080
Figure 13. Bandwidth vs. Frequency vs. Code
0
–120
–100
–80
–60
–40
–20
10
100
1k
10k
100k
FREQUENCY (Hz)
1M
VDD/VSS = ±2.5V
CODE = HALF SCALE
fIN = 1V rms
NOISE BW = 22kHz
Figure 14. THD + N vs. Frequency
0
–100
–80
–60
–40
–20
0.001
0.01
0.1
1
AMPLITUDE (V rms)
10kΩ
VDD/VSS = ±2.5V
CODE = HALF SCALE
fIN = 1kHz
NOISE BW = 22kHz
Figure 15. THD + N vs. Amplitude
–20
–25
–30
–35
–40
–45
–50
–55
–60
10
100
1M
100k
10k
1k
FREQUENCY (Hz)
VDD/VSS = 5V/0V
CODE = HALF SCALE
Figure 16. PSRR vs. Frequency
4
5
6
7
8
TIME (Seconds)
0.07
0.09
0.11
0.13
0.15
0.17
Figure 17. VEXT_CAP Waveform While Writing Fuse
20
–70
–60
–50
–40
–30
–20
–10
0
10
–2
4
2
0
TIME (µs)
VDD/VSS = ±2.5V
IAW = 200µA
Figure 18. Maximum Glitch Energy


Số phần tương tự - AD5174BRMZ-10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD517 AD-AD517 Datasheet
312Kb / 6P
   Low Cost, Laser Trimmed, Precision IC Op Amp
REV. A
AD5170 AD-AD5170 Datasheet
900Kb / 24P
   256-Position Two-Time Programmable I2C Digital Potentiometer
REV. A
AD5170BRM10 AD-AD5170BRM10 Datasheet
900Kb / 24P
   256-Position Two-Time Programmable I2C Digital Potentiometer
REV. A
AD5170BRM10-RL7 AD-AD5170BRM10-RL7 Datasheet
900Kb / 24P
   256-Position Two-Time Programmable I2C Digital Potentiometer
REV. A
AD5170BRM100 AD-AD5170BRM100 Datasheet
900Kb / 24P
   256-Position Two-Time Programmable I2C Digital Potentiometer
REV. A
More results

Mô tả tương tự - AD5174BRMZ-10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD5175 AD-AD5175 Datasheet
1Mb / 20P
   Single-Channel, 1024-Position, Digital Rheostat with I2C Interface and 50-TP Memory
REV. 0
AD5270 AD-AD5270 Datasheet
725Kb / 24P
   1024-/256-Position, 1% Resistor Tolerance Error, SPI Interface and 50-TP Memory Digital Rheostat
Rev. F
AD5272BRMZ-20 AD-AD5272BRMZ-20 Datasheet
713Kb / 28P
   1024-/256-Position, 1% Resistor Tolerance Error, I2C Interface and 50-TP Memory Digital Rheostat
REV. D
AD5272 AD-AD5272 Datasheet
720Kb / 28P
   1024-/256-Position, 1% Resistor Tolerance Error, I2C Interface and 50-TP Memory Digital Rheostat
REV. D
AD5231 AD-AD5231 Datasheet
562Kb / 24P
   Nonvolatile Memory, 1024-Position Digital Potentiometers
REV. 0
AD5231 AD-AD5231_15 Datasheet
536Kb / 28P
   Nonvolatile Memory, 1024-Position Digital Potentiometer
REV. D
AD5235 AD-AD5235 Datasheet
102Kb / 10P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024 Position Digital Potentiometers
REV PrD 6 Nov 2000
ADN2850 AD-ADN2850_16 Datasheet
749Kb / 30P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Resistor
AD5235 AD-AD5235_15 Datasheet
788Kb / 32P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Potentiometer
Rev. F
ADN2850 AD-ADN2850_15 Datasheet
604Kb / 28P
   Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Resistor
Rev. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com