công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAB06-12 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Okaya Electric America, Inc.

tên linh kiện CAB06-12
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON SURGE ABSORBER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OKAYA [Okaya Electric America, Inc.]
Trang chủ  http://www.okayaelec.co.jp/
Logo OKAYA - Okaya Electric America, Inc.

CAB06-12 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Okaya Electric America, Inc.

  CAB06-12 Datasheet HTML 1Page - Okaya Electric America, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


Số phần tương tự - CAB06-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WOLFSPEED, INC.
CAB006A12GM3 WOLFSPEED-CAB006A12GM3 Datasheet
2Mb / 12P
   1200 V, 6 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 1, April 2023
CAB006M12GM3 WOLFSPEED-CAB006M12GM3 Datasheet
2Mb / 12P
   1200 V, 6 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 2, April 2023
CAB006M12GM3T WOLFSPEED-CAB006M12GM3T Datasheet
2Mb / 12P
   1200 V, 6 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 2, April 2023
CAB008A12GM3 WOLFSPEED-CAB008A12GM3 Datasheet
2Mb / 12P
   1200 V, 8 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 1, April 2023
CAB008M12GM3 WOLFSPEED-CAB008M12GM3 Datasheet
2Mb / 12P
   1200 V, 8 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 2, April 2023
More results

Mô tả tương tự - CAB06-12

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HuaXinAn Electronics CO...
HAE-301M HUAXINAN-HAE-301M Datasheet
350Kb / 8P
   Surge Absorber
logo
Okaya Electric America,...
RHCA-900Q31U OKAYA-RHCA-900Q31U Datasheet
361Kb / 2P
   SURGE ABSORBER
logo
HuaXinAn Electronics CO...
HA41-141N HUAXINAN-HA41-141N Datasheet
361Kb / 7P
   Surge Absorber
logo
Okaya Electric America,...
RA-501M-V7 OKAYA-RA-501M-V7 Datasheet
904Kb / 2P
   SURGE ABSORBER
logo
HuaXinAn Electronics CO...
HAD-141N HUAXINAN-HAD-141N Datasheet
260Kb / 3P
   Surge Absorber
logo
Okaya Electric America,...
R-221D OKAYA-R-221D Datasheet
290Kb / 1P
   SURGE ABSORBER
RA-800P-C6 OKAYA-RA-800P-C6 Datasheet
680Kb / 2P
   SURGE ABSORBER
RHCA-900Q43U OKAYA-RHCA-900Q43U Datasheet
514Kb / 2P
   SURGE ABSORBER
logo
HuaXinAn Electronics CO...
HAH-152M HUAXINAN-HAH-152M Datasheet
341Kb / 6P
   Surge Absorber
logo
Okaya Electric America,...
R28-900-BHL OKAYA-R28-900-BHL Datasheet
706Kb / 2P
   SURGE ABSORBER
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com