công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS39104 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS39104
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS39104 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS39104 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39104 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39104 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39104 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39104 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39104 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39104 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39104 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS39104 Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TS39101/2/4
1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator
with Multi-Function
8/9
Version: A08
SOP-8 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
XX
= Output Voltage
(18=1.8V, 25=2.5V, 33=3.3V, 50=5V)
TS39102 / TS39104
Y
= Year Code
M
= Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
SOP-8 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX.
A
4.80
5.00
0.189
0.196
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27BSC
0.05BSC
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019


Số phần tương tự - TS39104

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39104CS TSC-TS39104CS Datasheet
593Kb / 13P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
More results

Mô tả tương tự - TS39104

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS39100 TSC-TS39100_07 Datasheet
593Kb / 13P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39103 TSC-TS39103 Datasheet
425Kb / 8P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39103 TSC-TS39103_11 Datasheet
205Kb / 8P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS178RL00 TSC-TS178RL00 Datasheet
214Kb / 6P
   1A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Enable Function
TS39153CZ550 TSC-TS39153CZ550 Datasheet
654Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39301CM550 TSC-TS39301CM550 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39303CM550 TSC-TS39303CM550 Datasheet
309Kb / 12P
   3A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39500CZ18 TSC-TS39500CZ18 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39501CZ518 TSC-TS39501CZ518 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
TS39501CZ525 TSC-TS39501CZ525 Datasheet
722Kb / 12P
   1.5A Ultra Low Dropout Voltage Regulator with Multi-Function
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com