công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS432ACTA3G bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện TS432ACTA3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable Precision Shunt Regulator
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS432ACTA3G bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Back Button TS432ACTA3G Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS432ACTA3G Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS432ACTA3G Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS432ACTA3G Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS432ACTA3G Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS432ACTA3G Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS432ACTA3G Datasheet HTML 10Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS432ACTA3G Datasheet HTML 11Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS432ACTA3G Datasheet HTML 12Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
TS432
Adjustable Precision Shunt Regulator
11/12
Version: C07
SOT-25 Mechanical Drawing
Marking Diagram
2 = Device Code
X = Tolerance Code
(A = ±1%, B = ±0.5%, C = ±2%,)
Y = Year Code
M = Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
= Month Code for Halogen Free Product
(O=Jan, P=Feb, Q=Mar, R=Apl, S=May, T=Jun, U=Jul, V=Aug, W=Sep,
X=Oct, Y=Nov, Z=Dec)
L = Lot Code
SOT-25 DIMENSION
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX.
A+A1
0.09
1.25
0.0354
0.0492
B
0.30
0.50
0.0118
0.0197
C
0.09
0.25
0.0035
0.0098
D
2.70
3.10
0.1063
0.1220
E
1.40
1.80
0.0551
0.0709
E
1.90 BSC
0.0748 BSC
H
2.40
3.00
0.09449
0.1181
L
0.35 BSC
0.0138 BSC
Ө1
10º
10º
S1
0.95 BSC
0.0374 BSC


Số phần tương tự - TS432ACTA3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS432ACY TSC-TS432ACY Datasheet
201Kb / 7P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
More results

Mô tả tương tự - TS432ACTA3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Ceramate Technical
CP431 CERAMATE-CP431 Datasheet
347Kb / 9P
   Adjustable Precision shunt Regulator
logo
New Japan Radio
NJM431 NJRC-NJM431 Datasheet
216Kb / 5P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Sipex Corporation
SPX431 SIPEX-SPX431 Datasheet
158Kb / 8P
   Precision Adjustable Shunt Regulator
logo
Compact Technology Corp...
TL431 CTC-TL431 Datasheet
399Kb / 7P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
E-CMOS Corporation
EC432L E-CMOS-EC432L Datasheet
343Kb / 7P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Advanced Power Electron...
AP432 A-POWER-AP432 Datasheet
329Kb / 8P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE431S ACE-ACE431S Datasheet
303Kb / 12P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
VER 1.2
logo
List of Unclassifed Man...
SE431 ETC-SE431 Datasheet
215Kb / 8P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Anpec Electronics Corop...
APL1431 ANPEC-APL1431 Datasheet
460Kb / 12P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Ceramate Technical
CP432 CERAMATE-CP432 Datasheet
367Kb / 10P
   Adjustable Precision Shunt Regulator
logo
Toshiba Semiconductor
TA76431AS TOSHIBA-TA76431AS Datasheet
242Kb / 7P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com