công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS16M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện SS16M
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

SS16M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  SS16M Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SS16M Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SS16M Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Version:E10
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (SS13M/SS14M/SS16M)
Fig.1 Maximum Forward Current Derating Curve
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
25
50
75
100
125
150
Lead Temperature (
oC)
Fig. 2 Maximum Forward Surge Current
0
10
20
30
40
1
10
100
Number of Cycles at 60 Hz
8.3ms Single Half
Sine-Wave
Fig. 5 Typical Reverse Characteristics - SS13M/14M
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage.(%)
Ta=25℃
Ta=125℃
Ta=150℃
Fig. 3 Typical Forward Characteristics - SS13M/14M
0.01
0.1
1
10
100
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Forward Voltage (V)
Ta=150℃
Ta=125℃
Ta=25℃
Fig. 4 Typical Forward Characteristics - SS16M
0.01
0.1
1
10
100
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Forward Voltage (V)
Ta=25℃
Ta=125℃
Ta=150℃
Fig. 6 Typical Reverse Characteristics - SS16M
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage.(%)
Ta=150℃
Ta=125℃
Ta=25℃
TL Measured
at the Cathode Band Terminal
Resistive or Inductive Load


Số phần tương tự - SS16M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS16M TSC-SS16M Datasheet
191Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Barrier
More results

Mô tả tương tự - SS16M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SK12B TSC-SK12B_11 Datasheet
207Kb / 2P
   1.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
SSL12 TSC-SSL12_11 Datasheet
201Kb / 2P
   1.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
SK12B TSC-SK12B_13 Datasheet
260Kb / 4P
   1.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
SS12 TSC-SS12_11 Datasheet
138Kb / 2P
   1.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
DIYI Electronic Technol...
DSS12U DYELEC-DSS12U Datasheet
1Mb / 2P
   SINGLE PHASE 1.0AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
LL5817 TSC-LL5817_1 Datasheet
273Kb / 2P
   1.0AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Cystech Electonics Corp...
CSMASS1XAS CYSTEKEC-CSMASS1XAS Datasheet
145Kb / 3P
   1.0Amp. Surface Mount Schottky Barrier Diodes
SK1XSB CYSTEKEC-SK1XSB Datasheet
199Kb / 5P
   1.0Amp. Surface Mount Schottky Barrier Diodes
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SK12L SECOS-SK12L Datasheet
369Kb / 4P
   1.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM120B SECOS-SM120B Datasheet
155Kb / 2P
   1.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com