công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES-3115C-VXAE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

tên linh kiện ES-3115C-VXAE
Giải thích chi tiết về linh kiện  15 Industrial LCD Monitor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADVANTECH [Advantech Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.advantech.com
Logo ADVANTECH - Advantech Co., Ltd.

ES-3115C-VXAE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Advantech Co., Ltd.

  ES-3115C-VXAE Datasheet HTML 1Page - Advantech Co., Ltd. ES-3115C-VXAE Datasheet HTML 2Page - Advantech Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.advantech.com/products
Online Download
Dimensions
Unit: mm
Ordering Information
P/N
Type
Brightness (cd/m2) Interface
Touchscreen
Touch Interface
Transflective
ES-3115G-VXAE
Open Frame
350
VGA
Tempered Glass
N/A
N/A
ES-3115R-VXAE
Open Frame
350
VGA
5-Wire Resistive
RS-232/USB
N/A
ES-3115C-VXAE
Open Frame
350
VGA
Capacitive
RS-232
N/A
ES-3115S-VXAE
Open Frame
350
VGA
SAW
RS-232/USB
N/A
ES-3115V-VXAE
Open Frame
350
VGA
Infrared
RS-232/USB
N/A
ES-3115C-VXA-SRE
Open Frame
550
VGA
Capacitive
RS-232
Eco-Transflective
Notes
1.) Capacitive, SAW and Infrared touch panels are recommended for applications requiring sunlight readable outdoor solutions.
2.) The list above is of major part numbers for your reference. Other combinations of LCD, touchscreen and signal interface features can be found in the Advantech Display
Solutions. The Selection Wizard (http://www.advantech.com.tw/ePlatform/DS/DisplaySolution.asp) or CTOS services can be used to get your demand configuration and part
numbers to us for ordering.
3.) For special requests, we welcome you to use the Display Solution DTOS service.
Power Code Options
Part Name
Description
1702002600
Power Cable UL/CSA (USA) 180 cm
1702031801
Power Cable (UK) 5A-Fuse 180 cm
1702002605
Power Cable 220 V EUROPEAN 250 V/6 A (FRANCE) 180 cm
ES-3115
210,50
300,05
395,90
414,00
278,00
377,60
305,50
(SAW - 51,00 )
(Glass, IR, Cap, R - 52,00)
SUGGESTED
Display opening size


Số phần tương tự - ES-3115C-VXAE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advantech Co., Ltd.
ES-3112 ADVANTECH-ES-3112 Datasheet
277Kb / 2P
   12.1 Industrial LCD Monitor
ES-3112C-VSAE ADVANTECH-ES-3112C-VSAE Datasheet
277Kb / 2P
   12.1 Industrial LCD Monitor
ES-3112C-VSS-SRE ADVANTECH-ES-3112C-VSS-SRE Datasheet
277Kb / 2P
   12.1 Industrial LCD Monitor
ES-3112G-VSAE ADVANTECH-ES-3112G-VSAE Datasheet
277Kb / 2P
   12.1 Industrial LCD Monitor
ES-3112R-VSAE ADVANTECH-ES-3112R-VSAE Datasheet
277Kb / 2P
   12.1 Industrial LCD Monitor
More results

Mô tả tương tự - ES-3115C-VXAE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
LD-150 AXIOMTEK-LD-150 Datasheet
132Kb / 1P
   15 Industrial Open Frame LCD Monitor
P6153LPR-AC-U AXIOMTEK-P6153LPR-AC-U Datasheet
322Kb / 3P
   15 XGA TFT Industrial LCD Monitor
P6153LPR-AC-RS AXIOMTEK-P6153LPR-AC-RS Datasheet
322Kb / 3P
   15 XGA TFT Industrial LCD Monitor
P6153PR-24VDC-U-V3-RC AXIOMTEK-P6153PR-24VDC-U-V3-RC Datasheet
322Kb / 3P
   15 XGA TFT Industrial LCD Monitor
LS-320 AXIOMTEK-LS-320 Datasheet
104Kb / 1P
   Industrial LCD Monitor
LS-420 AXIOMTEK-LS-420 Datasheet
115Kb / 1P
   Industrial LCD Monitor
LS-270 AXIOMTEK-LS-270 Datasheet
67Kb / 1P
   Industrial LCD Monitor
logo
Advantech Co., Ltd.
ES-3112 ADVANTECH-ES-3112 Datasheet
277Kb / 2P
   12.1 Industrial LCD Monitor
logo
Axiomtek Co., Ltd.
P6151 AXIOMTEK-P6151_17 Datasheet
283Kb / 2P
   15 XGA TFT Industrial LCD Monitor with Digital IO
logo
DFI Inc
IDP150-MS DFI-IDP150-MS Datasheet
151Kb / 2P
   15" Industrial Touch Monitor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com