công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX85C8V2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện BZX85C8V2
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.3 Watts Zener Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BZX85C8V2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BZX85C8V2 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C8V2 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C8V2 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX85C8V2 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
BZX85C3V3 - BZX85C56
1.3 Watts Zener Diode
Pb
RoHS
COMPLIANCE
RoHS
COMPLIANCE
DO-41
Features
Silicon Planar Power Zener Diodes
For use in stabilizing and clipping circuits with
high power rating
The Zener voltages are graded according to
the international E24 standard. Replace suffix
“C”
Hermetically sealed by glass sleeve body
Mechanical Data
Case: Glass sleeve DO-41
Lead: Axial leads, solderable per
MIIL-STD-202, Method 2025
Polarity: Color band denotes cathode end
Mounting position: Any
Weight: 310 mg (approx.)
Dimensions in inches and (millimeters)
Maximum Ratings and Electrical Characteristics
Rating at 25oCambient temperature unless otherwise specified.
Maximum Ratings
Type Number
Symbol
Value
Units
Power Dissipation (Note 1)
Pd
1.3
W
Thermal Resistance Junction to Ambient Air (Note 1)
RθJA
130
O
C /W
Operating and Storage Temperature Range
TJ, TSTG
-55 to + 175
O
C
Notes: 1. Measured with pulses tp=5ms
2. Valid Provided that Lead are Kept at Ambient Temperature at a distance of
10 mm from case..
3. f = 1KHz.
Version: C08


Số phần tương tự - BZX85C8V2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BZX85C8V2 VISHAY-BZX85C8V2 Datasheet
58Kb / 5P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 3, 01-Apr-99
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX85C8V2 TSC-BZX85C8V2 Datasheet
764Kb / 3P
   1.3W,5% Tolerance Zener Diode
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX85C8V2 NJSEMI-BZX85C8V2 Datasheet
99Kb / 2P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
BZX85C8V2 FAIRCHILD-BZX85C8V2 Datasheet
49Kb / 3P
   Zeners
logo
Tak Cheong Electronics ...
BZX85C8V2 TAK_CHEONG-BZX85C8V2 Datasheet
289Kb / 4P
   1.3 Watt DO-41 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - BZX85C8V2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX85C7 LUGUANG-BZX85C7 Datasheet
197Kb / 5P
   1.3 Watts Zener Diode
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BZX85C2V7 SUNMATE-BZX85C2V7 Datasheet
110Kb / 2P
   1.3 Watts Axial Leaded Zener Diodes
MZ85C3V0 SUNMATE-MZ85C3V0 Datasheet
278Kb / 2P
   1.3 Watts Axial Leaded Zener Diodes
ZPY3.9 SUNMATE-ZPY3.9 Datasheet
103Kb / 2P
   1.3 Watts Axial Leaded Zener Diodes
SZ252H SUNMATE-SZ252H Datasheet
69Kb / 2P
   1.3 Watts Surface Mount Zener Diodes
logo
Micro Commercial Compon...
BZX85C MCC-BZX85C Datasheet
230Kb / 3P
   1.3 Watt Zener Diode 2.7 to 75 Volts
DL85C75 MCC-DL85C75 Datasheet
185Kb / 3P
   1.3 Watt Zener Diode 2.7 to 75 Volts
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMA59XXB SECOS-SMA59XXB Datasheet
264Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
ZTS270X SECOS-ZTS270X Datasheet
240Kb / 2P
   1.0 Watts Surface Mount Zener Diode
SMB5921 SECOS-SMB5921 Datasheet
201Kb / 4P
   3.0 Watts Surface Mount Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com