công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4007 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện 1N4007
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0 AMPS. Silicon Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

1N4007 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  1N4007 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd 1N4007 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (1N4001-1N4007, BY133)
FIG. 1- MAXIMUM FORWARD CURRENT DERATING
CURVE
0
0.5
1
1.5
2
0
25
50
75
100
125
150
Ambient Temperature (
oC)
FIG. 2- MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
0
10
20
30
40
50
1
10
100
Number of Cycles at 60 Hz
FIG. 3- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
0.01
0.1
1
10
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Forward Voltage (V)
FIG. 4- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
Ta=25
oC
Ta=125
oC
0.01
0.1
1
10
0
20
40
60
80
100
120
140
Percentage of VR (%)
Fig. 5- TYPIICAL JUNCTION CAPACITANCE
1
10
100
0.1
1
10
100
Reverse Voltage (V)
Version:D09


Số phần tương tự - 1N4007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
1N4007 WILLAS-1N4007 Datasheet
357Kb / 3P
   1.0A AXIAL SILICON RECTIFIERS-50V-1000V DO-41 PACKAGE
logo
Pan Jit International I...
1N4007 PANJIT-1N4007 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Guangdong Kexin Industr...
1N4007 KEXIN-1N4007 Datasheet
553Kb / 2P
   Rectifier Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4007 PANJIT-1N4007 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
Diodes Incorporated
1N4007 DIODES-1N4007 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. 8 - 2
More results

Mô tả tương tự - 1N4007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4001 TSC-1N4001_11 Datasheet
144Kb / 2P
   1.0 AMPS. Silicon Rectifiers
GS1A TSC-GS1A Datasheet
509Kb / 2P
   1.0 AMPS. Surface Mount Silicon Rectifiers
logo
Yangzhou yangjie electr...
W005 YANGJIE-W005 Datasheet
244Kb / 2P
   SINGLE PHASE 1.0 AMPS. SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
DF005 TGS-DF005 Datasheet
87Kb / 2P
   Single Phase 1.0 AMPS. Silicon Bridge Rectifiers
logo
Jinan Gude Electronic D...
S3A JGD-S3A Datasheet
169Kb / 2P
   1.0 AMPS SURFACE MOUNT RECTIFIERS
MUR105 JGD-MUR105 Datasheet
148Kb / 2P
   1.0 AMPS. ULTRA FAST RECTIFIERS
SFA11 JGD-SFA11 Datasheet
164Kb / 2P
   1.0 AMPS. SUPER FAST RECTIFIERS
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS12E TSC-SS12E Datasheet
523Kb / 3P
   1.0 AMPS. Surface Mount Schottky Rectifiers
US1A TSC-US1A Datasheet
54Kb / 2P
   1.0 Amps. Surface Mount Ultrafast Rectifiers
MUR160 TSC-MUR160 Datasheet
73Kb / 2P
   1.0 AMPS. Ultrafast Glass Passivated Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com