công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB07P03Q8 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB07P03Q8
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB07P03Q8 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB07P03Q8 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB07P03Q8 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB07P03Q8 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB07P03Q8 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB07P03Q8 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB07P03Q8 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C451Q8
Issued Date : 2009.05.13
Revised Date :
Page No. : 4/6
MTB07P03Q8
CYStek Product Specification
- 4.5V
-V - Drain-to-Source Voltage(V)
0
0
DS
1
GS
V = - 10V
- 6.0V
- 3.5V
- 3.0V
23
- 4.0V
On-Region Characteristics
60
48
36
24
12
Characteristic Curves
-4.0V
-4.5V
-5.0V
-6.0V
-10V
VGS=-3.5V
- ID, DrainCurrent( A)
On-ResistanceVariationwithDrainCurrent andGateVoltage
0
15
30
45
60
0.0
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.5
T - Junction Temperature (° C)
-50
0.6
0.8
1.0
J
-25
0
25
50
D
V
= - 10V
1.2
1.4
1.6
GS
150
100
75
125
175
On-Resistance Variation with Temperature
I = - 15 A
2
4
GS
8
610
D
I = - 7.5 A
- V - Gate-Source Voltage( V )
On-Resistance Variation with Gate-Source Voltage
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0
T = 125° C
A
T = 25° C
A
-V - Gate-to-Source Voltage(V)
1.5
0
10
GS
22.5
V = - 5V
20
30
40
DS
3.5
34
T = 125° C
A
- 55° C
25° C
Transfer Characteristics
Body Diode Forward Voltage Variation with Source Current and Temperature
25° C
-V - Body Diode Forward Voltage(V)
0.6
0.1
0.0001
0
0.001
0.01
SD
0.2
0.4
V = 0V
10
1
100
T = 125°C
A
GS
0.8
1.0
-55°C
1.2


Số phần tương tự - MTB07P03Q8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB070N11J3 CYSTEKEC-MTB070N11J3 Datasheet
325Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB070P15J3 CYSTEKEC-MTB070P15J3 Datasheet
419Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB070P15J3-0-T3-G CYSTEKEC-MTB070P15J3-0-T3-G Datasheet
419Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB07P03Q8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GP4953 GTM-GP4953 Datasheet
301Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4913 GTM-GSS4913 Datasheet
290Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4955 GTM-GSS4955 Datasheet
350Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com