công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1114-3.6A3 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện LM1114-3.6A3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Dropout CMOS Voltage Regulators
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

LM1114-3.6A3 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Cystech Electonics Corp.

Back Button LM1114-3.6A3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. LM1114-3.6A3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. LM1114-3.6A3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. LM1114-3.6A3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. LM1114-3.6A3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. LM1114-3.6A3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. LM1114-3.6A3 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. LM1114-3.6A3 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. LM1114-3.6A3 Datasheet HTML 10Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C505M3
Issued Date : 2003.03.21
Revised Date : 2009.02.25
Page No. : 9/10
LM1114M3/N3/A3
CYStek Product Specification
SOT-23 Dimension
*: Typical
Inches
Millimeters
Inches
Millimeters
DIM
Min.
H
J
K
D
A
L
G
V
C
B
3
2
1
S
Style: Pin 1. Vss 2.Vout 3.Vin
3-Lead SOT-23 Plastic
Surface Mounted Package
CYStek Package Code: N3
Marking:
114
Max.
Min.
Max.
DIM
Min.
Max.
Min.
Max.
A
0.1102
0.1204
2.80
3.04
J
0.0034
0.0070
0.085
0.177
B
0.0472
0.0630
1.20
1.60
K
0.0128
0.0266
0.32
0.67
C
0.0335
0.0512
0.89
1.30
L
0.0335
0.0453
0.85
1.15
D
0.0118
0.0197
0.30
0.50
S
0.0830
0.1083
2.10
2.75
G
0.0669
0.0910
1.70
2.30
V
0.0098
0.0256
0.25
0.65
H
0.0005
0.0040
0.013
0.10
Notes: 1.Dimension and tolerance based on our Spec. dated Feb. 18,2002.
2.Controlling dimension: millimeters.
3.Maximum lead thickness includes lead finish thickness, and minimum lead thickness is the minimum thickness of base material.
4.If there is any question with packing specification or packing method, please contact your local CYCtek sales office.
Material:
• Lead: 42 Alloy; solder plating
• Mold Compound: Epoxy resin family, flammability solid burning class: UL94V-0


Số phần tương tự - LM1114-3.6A3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
LM1114-3.6A3-0-TB-G CYSTEKEC-LM1114-3.6A3-0-TB-G Datasheet
342Kb / 12P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
More results

Mô tả tương tự - LM1114-3.6A3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
LM1114A3B CYSTEKEC-LM1114A3B Datasheet
321Kb / 11P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
PL5209M3 CYSTEKEC-PL5209M3 Datasheet
157Kb / 3P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
PL5209L3 CYSTEKEC-PL5209L3 Datasheet
158Kb / 3P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
LM1114BA3 CYSTEKEC-LM1114BA3 Datasheet
385Kb / 15P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
LM1114BM3 CYSTEKEC-LM1114BM3 Datasheet
386Kb / 15P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
LM1114BN3 CYSTEKEC-LM1114BN3 Datasheet
385Kb / 15P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
LM1114M3 CYSTEKEC-LM1114M3 Datasheet
342Kb / 12P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
LM1114A3 CYSTEKEC-LM1114A3 Datasheet
342Kb / 12P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
LM1114M3B CYSTEKEC-LM1114M3B Datasheet
321Kb / 11P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
LM6206N3 CYSTEKEC-LM6206N3 Datasheet
198Kb / 6P
   Low Dropout CMOS Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com