công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLPYE23TP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TLPYE23TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA InGaA?밣 LED
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLPYE23TP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  TLPYE23TP Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLPYE23TP Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TLPGE23TP(F),TLFGE23TP(F),TLGE23TP(F),TLPYE23TP(F)
2005-09-12
2
Electrical and Optical Characteristics (Ta
= 25°C)
Typ. Emission Wavelength
Luminous Intensity
IV
Forward Voltage
VF
Reverse Current
IR
Product Name
λd
λP
∆λ
IF
Min
Typ.
IF
Typ.
Max
IF
Max
VR
TLPGE23TP(F)
558
(562)
14
20
850
3000
20
2.1
2.4
20
50
4
TLFGE23TP(F)
565
(568)
15
20
1530
5000
20
2.0
2.4
20
50
4
TLGE23TP(F)
571
(574)
17
20
2720
7000
20
2.0
2.4
20
50
4
TLPYE23TP(F)
580
(583)
14
20
2720
8000
20
2.0
2.4
20
50
4
Unit
nm
mA
mcd
mA
V
mA
µA
V
Precautions
Please be careful of the following:
• Soldering temperature: 260°C max, soldering time: 3 s max
(soldering portion of lead: up to 2 mm from the body of the device)
• If the lead is formed, the lead should be formed up to 5 mm from the body of the device without forming stress to
the resin. Soldering should be performed after lead forming.
• This visible LED lamp also emits some IR light.
If a photodetector is located near the LED lamp, please ensure that it will not be affected by this IR light.


Số phần tương tự - TLPYE23TP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TLPYE23TP TOSHIBA-TLPYE23TP Datasheet
178Kb / 7P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLPYE23TP TOSHIBA-TLPYE23TP Datasheet
206Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLPYE23TP TOSHIBA-TLPYE23TP Datasheet
217Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLPYE23TPF TOSHIBA-TLPYE23TPF Datasheet
206Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLPYE23TPF TOSHIBA-TLPYE23TPF Datasheet
217Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
More results

Mô tả tương tự - TLPYE23TP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Marktech Corporate
TLRE60T MARKTECH-TLRE60T Datasheet
361Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRMH38TP MARKTECH-TLRMH38TP Datasheet
358Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRE50T MARKTECH-TLRE50T Datasheet
436Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLRH62T TOSHIBA-TLRH62T Datasheet
222Kb / 6P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Marktech Corporate
TLPGE19TP MARKTECH-TLPGE19TP Datasheet
389Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRE62T MARKTECH-TLRE62T Datasheet
436Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRH30TP MARKTECH-TLRH30TP Datasheet
296Kb / 8P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRH50T MARKTECH-TLRH50T Datasheet
248Kb / 8P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLRMH20T TOSHIBA-TLRMH20T Datasheet
167Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRE62T TOSHIBA-TLRE62T Datasheet
214Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA ?밣 LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com