công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB1580M3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BTB1580M3
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB1580M3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB1580M3_06 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB1580M3_06 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB1580M3_06 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB1580M3_06 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTB1580M3_06 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C655M3
Issued Date : 2004.03.18
Revised Date :2006.08.28
Page No. : 5/5
BTB1580M3
CYStek Product Specification
SOT-89 Dimension
*: Typical
Inches
Millimeters
Inches
Millimeters
DIM
Min.
Max.
Min.
Max.
DIM
Min.
Max.
Min.
Max.
A
0.1732
0.1811
4.40
4.60
F
0.0583
0.0598
1.48
1.527
B
0.1594
0.1673
4.05
4.25
G
0.1165
0.1197
2.96
3.04
C
0.0591
0.0663
1.50
1.70
H
0.0551
0.0630
1.40
1.60
D
0.0945
0.1024
2.40
2.60
I
0.0138
0.0161
0.35
0.41
E
Marking:
BN
E
F
G
C
B
A
I
D
H
3
2
1
Style: Pin 1. Base 2. Collector 3. Emitter
3-Lead SOT-89 Plastic
Surface Mounted Package
CYStek Package Code: M3
0.01417
0.0201
0.36
0.51
Notes: 1.Controlling dimension: millimeters.
2.Maximum lead thickness includes lead finish thickness, and minimum lead thickness is the minimum thickness of base material.
3.If there is any question with packing specification or packing method, please contact your local CYStek sales office.
Material:
• Lead: 42 Alloy ; solder plating
• Mold Compound: Epoxy resin family, flammability solid burning class: UL94V-0
Important Notice:
• All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written approval of CYStek.
• CYStek reserves the right to make changes to its products without notice.
• CYStek semiconductor products are not warranted to be suitable for use in Life-Support Applications, or systems.
• CYStek assumes no liability for any consequence of customer product design, infringement of patents, or application assistance.


Số phần tương tự - BTB1580M3_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1580M3 CYSTEKEC-BTB1580M3 Datasheet
168Kb / 4P
   PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - BTB1580M3_06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com