công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB1424A3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BTB1424A3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB1424A3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB1424A3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB1424A3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB1424A3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB1424A3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C817A3-R
Issued Date : 2006.05.30
Revised D
ate:
Page:3/4
BTB1424A3
CYStek Product Specification
B-E saturation voltage vs Collector current
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
Collector current---IC(mA)
IC=10IB
Power Derating Curve
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
50
100
150
200
Ambient Temperature --- Ta(℃ )
Grounded Emitter Propagation Characteristics
1
10
100
1000
10000
0
200
400
600
800 1000 1200 1400
Base To Emitter Voltage---VBE(V)
VCE = 2V
Grounded Emitter Output Characteristics
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
01
234
56
Collector To Emitter Voltage---VCE(V)
IB=0mA
2mA
4mA
6mA
8mA
10mA
12mA
14mA
16mA
18mA
20mA
Grounded Emitter Output Characteristics
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
01
23
456
Collector To Emitter Voltage---VCE(V)
IB=0mA
5mA
10mA
15mA
20mA
25mA
30mA
35mA
40mA
45mA
50mA


Số phần tương tự - BTB1424A3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1424AD3 CYSTEKEC-BTB1424AD3 Datasheet
170Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424AD3 CYSTEKEC-BTB1424AD3 Datasheet
177Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424AD3 CYSTEKEC-BTB1424AD3_06 Datasheet
177Kb / 4P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424AM3 CYSTEKEC-BTB1424AM3 Datasheet
175Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1424AT3 CYSTEKEC-BTB1424AT3 Datasheet
161Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - BTB1424A3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1205I3 CYSTEKEC-BTB1205I3_09 Datasheet
227Kb / 6P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1952E3 CYSTEKEC-BTA1952E3 Datasheet
149Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1326I3 CYSTEKEC-BTB1326I3 Datasheet
138Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1188AM3 CYSTEKEC-BTB1188AM3 Datasheet
252Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1188M3R CYSTEKEC-BTB1188M3R Datasheet
253Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTPA92T3 CYSTEKEC-BTPA92T3 Datasheet
311Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772D3 CYSTEKEC-BTB772D3 Datasheet
307Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3 CYSTEKEC-BTB772AT3 Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1205I3 CYSTEKEC-BTB1205I3 Datasheet
157Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1184J3 CYSTEKEC-BTB1184J3 Datasheet
169Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1412J3 CYSTEKEC-BTB1412J3_09 Datasheet
246Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com