công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB772SA3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BTB772SA3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB772SA3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB772SA3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB772SA3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB772SA3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB772SA3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C817A3-R
Issued Date : 2003.05.31
Revised Date:2006.05.15
Page:2/4
BTB772SA3
CYStek Product Specification
Characteristics (Ta=25
°C)
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
BVCBO
-50
-
-
V
IC=-100μA, IE=0
BVCEO
-50
-
-
V
IC=-1mA, IB=0
BVEBO
-5
-
-
V
IE=-50μA, IC=0
ICBO
-
-
-1
μA
VCB=-40V, IE=0
ICEO
-
-
-1
μA
VCE=-30V, IB=0
IEBO
-
-
-1
μA
VEB=-5V, IC=0
*VCE(sat)
-
-
-0.3
V
IC=-400mA, IB=-20mA
*VCE(sat)
-
-0.3
-0.5
V
IC=-2A, IB=-0.1A
*VBE(sat)
-
-1
-2
V
IC=-2A, IB=-0.2A
*hFE1
100
-
-
-
VCE=-2V, IC=-20mA
*hFE2
160
-
-
-
VCE=-2V, IC=-100mA
*hFE3
160
-
500
-
VCE=-2V, IC=-500mA
*hFE4
100
-
-
-
VCE=-2V, IC=-1A
fT
-
80
-
MHz
VCE=-5V, IC=-0.1A, f=100MHz
Cob
-
55
-
pF
VCB=-10V, f=1MHz
*Pulse Test : Pulse Width
≤380μs, Duty Cycle≤2%
Classification Of hFE 3
Rank
P
E
Range
160~320
250~500
Characteristic Curves
Current gain vs Collector current
10
100
1000
1
10
100
1000
10000
Collector current---IC(mA)
VCE=5V
VCE=2V
VCE=1V
C-E saturation voltage vs Collector current
1
10
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
Collector current---IC(mA)
IC=40IB
IC=20IB
IC=10IB


Số phần tương tự - BTB772SA3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB772SA3 CYSTEKEC-BTB772SA3 Datasheet
147Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - BTB772SA3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1205I3 CYSTEKEC-BTB1205I3_09 Datasheet
227Kb / 6P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1952E3 CYSTEKEC-BTA1952E3 Datasheet
149Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1326I3 CYSTEKEC-BTB1326I3 Datasheet
138Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1188AM3 CYSTEKEC-BTB1188AM3 Datasheet
252Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1188M3R CYSTEKEC-BTB1188M3R Datasheet
253Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTPA92T3 CYSTEKEC-BTPA92T3 Datasheet
311Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772D3 CYSTEKEC-BTB772D3 Datasheet
307Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3 CYSTEKEC-BTB772AT3 Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1205I3 CYSTEKEC-BTB1205I3 Datasheet
157Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1184J3 CYSTEKEC-BTB1184J3 Datasheet
169Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1412J3 CYSTEKEC-BTB1412J3_09 Datasheet
246Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com