công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCP69L3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BCP69L3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Medium Power PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BCP69L3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  BCP69L3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BCP69L3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BCP69L3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BCP69L3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C314L3
Issued Date : 2005.09.29
Revised Date : 2006.01.11
Page No. : 3/4
BCP69L3
CYStek Product Specification
Characteristic Curves
Current Gain vs Collector Current
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
HFE
VCE=1V
VCE=2V
Saturation Voltage vs Collector Current
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
VCE(SAT)
IC=10IB
IC=20IB
Saturation Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
0.1
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
VBESAT@IC=10IB
On Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
0.1
1
10
100
1000
10000
Collector Current---IC(mA)
VBEON@VCE=1V
Power Derating Curves
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
0
50
100
150
200
Ambient Temperature---TA(℃)
See Notes 1 & 4 on page 1
See Notes 1 & 3 on page 1
See Notes 1 & 2 on page 1


Số phần tương tự - BCP69L3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
BCP69L-16-AA3-B-R UTC-BCP69L-16-AA3-B-R Datasheet
79Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
BCP69L-16-AA3-C-R UTC-BCP69L-16-AA3-C-R Datasheet
79Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
BCP69L-16-AA3-E-R UTC-BCP69L-16-AA3-E-R Datasheet
79Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
BCP69L-25-AA3-B-R UTC-BCP69L-25-AA3-B-R Datasheet
79Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
BCP69L-25-AA3-C-R UTC-BCP69L-25-AA3-C-R Datasheet
79Kb / 4P
   NPN GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - BCP69L3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
MMBT2907W SEMTECH_ELEC-MMBT2907W Datasheet
300Kb / 5P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Medium Power Transistor
logo
Leshan Radio Company
L2SA1036KQLT1G LRC-L2SA1036KQLT1G Datasheet
168Kb / 4P
   Medium Power Transistor Epitaxial planar type PNP silicon transistor
logo
Cystech Electonics Corp...
BTP949L3 CYSTEKEC-BTP949L3 Datasheet
210Kb / 6P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640FP CYSTEKEC-BTA1640FP Datasheet
163Kb / 4P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640T3 CYSTEKEC-BTA1640T3 Datasheet
237Kb / 5P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640J3 CYSTEKEC-BTA1640J3 Datasheet
242Kb / 6P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640F3 CYSTEKEC-BTA1640F3 Datasheet
248Kb / 6P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640T3 CYSTEKEC-BTA1640T3 Datasheet
237Kb / 5P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640FP CYSTEKEC-BTA1640FP_07 Datasheet
178Kb / 4P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
BTA1640I3 CYSTEKEC-BTA1640I3 Datasheet
227Kb / 5P
   PNP Epitaxial Planar Power Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com