công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK433-330-E bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK433-330-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick-Film Hybrid IC 3-channel class AB audio power IC, 3-channel class AB audio power IC,
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK433-330-E bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button STK433-330-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK433-330-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK433-330-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK433-330-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK433-330-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK433-330-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK433-330-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK433-330-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device STK433-330-E Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
STK433-290-E
No. A1630-6/13
STK433-100/-300sr PCB PARTS LIST
PCB Name: STK403-000Sr/100Sr/200Sr PCBA
Location No.
(*2) 2ch Amp doesn't mount parts of ( ).
PARTS
RATING
Component
Hybrid IC#1 Pin Position
-
-
STK433-100Sr (*2)
STK433-300Sr
R01
ERG1SJ101
100
Ω, 1W
enabled
R02, R03, (R04)
RN16S102FK
1k
Ω, 1/6W
enabled
R05, R06, (R07), R08, R09, (R10)
RN16S563FK
56k
Ω, 1/6W
enabled
R11, R12, (R13)
RN16S182FK
1.8k
Ω, 1/6W
enabled
R14, R15, (R16)
RN14S4R7FK
4.7
Ω, 1/4W
enabled
R17, R18, (R19)
ERX1SJ4R7
4.7
Ω, 1W
enabled
R20, R21, (R22)
Metal-plate resistor is
recommended
0.22
Ω, 5W
enabled
C01, C02, C03, C23
(*3)
100MV100HC
100
μF, 100V
enabled
C04, C05, (C06)
50MV2R2HC
2.2
μF, 50V
enabled (*1)
C07, C08, (C09)
DD104-63B471K50
470pF, 50V
enabled
C10, C11, (C12)
DD104-63CJ030C50
3pF, 50V
enabled
C13, C14, (C15)
10MV10HC
10
μF, 10V
enabled (*1)
C16, C17, (C18)
ECQ-V1H104JZ
0.1
μF, 50V
enabled
C19, C20, (C21)
DD104-63B***K50
***pF, 50V
100pF
68pF
R34, R35, (R36)
RN16S302FK
3k
Ω, 1/6W
Short
L01, L02, (L03)
-
3
μH
enabled
Tr1
2SC3332 (Reference)
VCE≥75V, IC≥1mA
enabled
D1
GMB01(Reference)
Di
enabled
R30
(*4)
RN16S***FK
***k
Ω, 1/6W
13k
Ω
2.7k
Ω
R31
RN16S333FK
33k
Ω, 1/6W
enabled
R32
RN16S102FK
1k
Ω, 1/6W
enabled
R33
RN16S202FK
2k
Ω, 1/6W
enabled
Stand-By
Control
Circuit
C32
10MV33HC
33
μF, 10V
enabled
J1, J2, J3, J4, J5, J6, J8, J9
-
-
enabled
J7, JS2, JS3, JS4, JS5, JS7, JS8, JS9
-
-
-
JS6, JS10
-
-
enabled
JS1
ERG1SJ101
100
Ω, 1W
enabled
(*1) Capacitor mark “A” side is “-” (negative).
(*2) STK433-100Sr (2ch AMP) doesn’t mount parts of ( ).
(*3) Add parts C23 to the other side of PCB.
(*4) Recommended standby circuit is used.


Số phần tương tự - STK433-330-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-330N-E SANYO-STK433-330N-E Datasheet
279Kb / 11P
   3channel class-AB Audio Power IC 150W150W150W
logo
ON Semiconductor
STK433-330N-E ONSEMI-STK433-330N-E Datasheet
376Kb / 11P
   3ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results

Mô tả tương tự - STK433-330-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-100-E SANYO-STK433-100-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 100W100W
STK433-120-E SANYO-STK433-120-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 120W120W
STK433-130-E SANYO-STK433-130-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 150W150W
STK433-060-E SANYO-STK433-060-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 50W50W
STK433-070-E SANYO-STK433-070-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 60W60W
STK433-040N-E SANYO-STK433-040N-E Datasheet
295Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK433-130N-E ONSEMI-STK433-130N-E Datasheet
375Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-140N-E SANYO-STK404-140N-E Datasheet
213Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK404-070N-E ONSEMI-STK404-070N-E Datasheet
284Kb / 10P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK404-140N-E ONSEMI-STK404-140N-E Datasheet
332Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com