công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK433-290-E bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sanyo Semicon Device

tên linh kiện STK433-290-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick-Film Hybrid IC 3-channel class AB audio power IC, 3-channel class AB audio power IC,
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Trang chủ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

STK433-290-E bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button STK433-290-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK433-290-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK433-290-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK433-290-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK433-290-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK433-290-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK433-290-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device STK433-290-E Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device STK433-290-E Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
STK433-290-E
No. A1630-7/13
Pin Assignments
[STK433-000/-100/-200Sr & STK415/416-100Sr Pin Layout]
2ch class-AB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(Size) 47.0
×25.6×9.0
2ch classAB/2.00mm
STK433-030-E 30W/JEITA
STK433-040-E 40W/JEITA
STK433-060-E 50W/JEITA
STK433-070-E 60W/JEITA
(Size) 67.0
×25.6×9.0
STK433-090-E 80W/JEITA
STK433-100-E 100W/JEITA
STK433-120-E 120W/JEITA
STK433-130-E 150W/JEITA
-
P
R
E
-
V
C
C
+
V
C
C
O
U
T
/
C
H
1
+
O
U
T
/
C
H
1
-
O
U
T
/
C
H
2
+
O
U
T
/
C
H
2
-
+
P
R
E
S
U
B
G
N
D
G
N
D
I
N
/
C
H
1
N
F
/
C
H
1
S
T
A
N
D
|
B
Y
N
F
/
C
H
2
I
N
/
C
H
2
3ch class-AB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(Size) 67.0
×25.6×9.0
3ch classAB/2.00mm
STK433-230A-E 30W/JEITA
STK433-240A-E 40W/JEITA
STK433-260A-E 50W/JEITA
STK433-270-E 60W/JEITA
(Size) 64.0
×36.6×9.0
STK433-290-E 80W/JEITA
STK433-300-E 100W/JEITA
STK433-320-E 120W/JEITA
STK433-330-E 150W/JEITA
-
P
R
E
-
V
C
C
+
V
C
C
O
U
T
/
C
H
1
+
O
U
T
/
C
H
1
-
O
U
T
/
C
H
2
+
O
U
T
/
C
H
2
-
+
P
R
E
S
U
B
G
N
D
G
N
D
I
N
/
C
H
1
N
F
/
C
H
1
S
T
A
N
D
|
B
Y
N
F
/
C
H
2
I
N
/
C
H
2
I
N
/
C
H
3
N
F
/
C
H
3
O
U
T
/
C
H
3
+
O
U
T
/
C
H
3
-
2ch class-H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(Size) 64.0
×31.1×9.0
2ch classH/2.00mm
STK415-090-E 80W/JEITA
STK415-100-E 90W/JEITA
STK415-120-E 120W/JEITA
STK415-130-E 150W/JEITA
STK415-140-E 180W/JEITA
+
V
L
-
V
L
+
O
F
F
S
E
T
-
O
F
F
S
E
T
-
P
R
E
-
V
H
+
V
H
O
U
T
/
C
H
1
+
O
U
T
/
C
H
1
-
O
U
T
/
C
H
2
+
O
U
T
/
C
H
2
-
+
P
R
E
S
U
B
G
N
D
G
N
D
I
N
/
C
H
1
N
F
/
C
H
1
S
T
A
N
D
|
B
Y
N
F
/
C
H
2
I
N
/
C
H
2
3ch class-H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
(Size) 64.0
×31.1×9.0
3ch classH/2.00mm
STK416-090-E 80W/JEITA
STK416-100-E 90W/JEITA
STK416-120-E 120W/JEITA
STK416-130-E 150W/JEITA
+
V
L
-
V
L
+
O
F
F
S
E
T
-
O
F
F
S
E
T
-
P
R
E
-
V
H
+
V
H
O
U
T
/
C
H
1
+
O
U
T
/
C
H
1
-
O
U
T
/
C
H
2
+
O
U
T
/
C
H
2
-
+
P
R
E
S
U
B
G
N
D
G
N
D
I
N
/
C
H
1
N
F
/
C
H
1
S
T
A
N
D
|
B
Y
N
F
/
C
H
2
I
N
/
C
H
2
I
N
/
C
H
3
N
F
/
C
H
3
O
U
T
/
C
H
3
+
O
U
T
/
C
H
3
-


Số phần tương tự - STK433-290-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-030-E SANYO-STK433-030-E Datasheet
228Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC, 30W30W
STK433-040-E SANYO-STK433-040-E Datasheet
228Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC, 40W40W
STK433-040N-E SANYO-STK433-040N-E Datasheet
295Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK433-040N-E ONSEMI-STK433-040N-E Datasheet
372Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-060-E SANYO-STK433-060-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 50W50W
More results

Mô tả tương tự - STK433-290-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-100-E SANYO-STK433-100-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 100W100W
STK433-120-E SANYO-STK433-120-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 120W120W
STK433-130-E SANYO-STK433-130-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 150W150W
STK433-060-E SANYO-STK433-060-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 50W50W
STK433-070-E SANYO-STK433-070-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 60W60W
STK433-040N-E SANYO-STK433-040N-E Datasheet
295Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK433-130N-E ONSEMI-STK433-130N-E Datasheet
375Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK404-140N-E SANYO-STK404-140N-E Datasheet
213Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
logo
ON Semiconductor
STK404-070N-E ONSEMI-STK404-070N-E Datasheet
284Kb / 10P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
STK404-140N-E ONSEMI-STK404-140N-E Datasheet
332Kb / 11P
   1ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com