công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS32GSSD25S-S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS32GSSD25S-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5??Solid State Disk
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS32GSSD25S-S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Transcend Information. Inc.

  TS32GSSD25S-S Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS32GSSD25S-S Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS32GSSD25S-S Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS32GSSD25S-S Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS32GSSD25S-S Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS32GSSD25S-S Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS32GSSD25S-S Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc. TS32GSSD25S-S Datasheet HTML 8Page - Transcend Information. Inc. TS32GSSD25S-S Datasheet HTML 9Page - Transcend Information. Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 38 page
background image
T
T
TS
S
S8
8
8G
G
GS
S
SS
S
SD
D
D2
2
25
5
5S
S
S---S
S
S
T
T
TS
S
S1
1
16
6
6G
G
GS
S
SS
S
SD
D
D2
2
25
5
5S
S
S---S
S
S///M
M
M
T
T
TS
S
S3
3
32
2
2G
G
GS
S
SS
S
SD
D
D2
2
25
5
5S
S
S---S
S
S///M
M
M
T
T
TS
S
S6
6
64
4
4G
G
GS
S
SS
S
SD
D
D2
2
25
5
5S
S
S---S
S
S///M
M
M
T
T
TS
S
S1
1
12
2
28
8
8G
G
GS
S
SS
S
SD
D
D2
2
25
5
5S
S
S---M
M
M
T
T
TS
S
S1
1
19
9
92
2
2G
G
GS
S
SS
S
SD
D
D2
2
25
5
5S
S
S---M
M
M
2.5” Solid State Disk
Transcend Information Inc.
V2.4
1
Description
Due to smaller size (fit the standard dimensions of
2.5” SATA Hard Disk Drives), huge capacity, high
speed, and low power consumption, Solid State Disk
is perfect replacement storage device for PCs,
Laptops, gaming systems, and handheld devices.
Placement
A
B
C
Features
RoHS compliant
Fully compatible with devices and OS that support the
SATA 3Gb/s standard
Non-volatile Flash Memory for outstanding data
retention
Built-in ECC (Error Correction Code) functionality and
wear-leveling algorithm ensures highly reliable of data
transfer
Shock resistance
Dimensions
Side
Millimeters
Inches
A
100.30
± 0.40
3.949
± 0.016
B
69.85
± 0.20
2.750
± 0.008
C
9.50
± 0.15
0.374
± 0.004


Số phần tương tự - TS32GSSD25S-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS32GSSD10-M TRANSCEND-TS32GSSD10-M Datasheet
295Kb / 11P
   1.0??Solid State Disk
TS32GSSD18M-M TRANSCEND-TS32GSSD18M-M Datasheet
800Kb / 32P
   1.8??Portable Solid State Drive
TS32GSSD34E-M TRANSCEND-TS32GSSD34E-M Datasheet
332Kb / 6P
   8GB~32GB ExpressCard34 SSD
TS32GSSD370S TRANSCEND-TS32GSSD370S Datasheet
366Kb / 3P
   SATA III 6Gb/s SSD370S
More results

Mô tả tương tự - TS32GSSD25S-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Apacer Technology Inc.
SV240-300 APACER-SV240-300 Datasheet
2Mb / 5P
   SSD (Solid-State Disk)
SU220-M242 APACER-SU220-M242 Datasheet
757Kb / 4P
   SSD (Solid-State Disk)
ST170-25 APACER-ST170-25 Datasheet
910Kb / 4P
   SSD (Solid-State Disk)
PV120-M280 APACER-PV120-M280 Datasheet
2Mb / 7P
   SSD (Solid-State Disk)
PV130-CFX APACER-PV130-CFX Datasheet
1Mb / 4P
   SSD (Solid-State Disk)
PV140-25 APACER-PV140-25 Datasheet
2Mb / 5P
   SSD (Solid-State Disk)
SM210-300 APACER-SM210-300 Datasheet
1Mb / 4P
   SSD (Solid-State Disk)
SH250-25 APACER-SH250-25 Datasheet
1Mb / 4P
   SSD (Solid-State Disk)
logo
Transcend Information. ...
TS2GSSD10-M TRANSCEND-TS2GSSD10-M Datasheet
295Kb / 11P
   1.0??Solid State Disk
logo
Apacer Technology Inc.
PT120-M280 APACER-PT120-M280 Datasheet
1Mb / 5P
   SSD (Solid-State Disk)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com