công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2GPF720K bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS2GPF720K
Giải thích chi tiết về linh kiện  T.photo??720
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS2GPF720K bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Transcend Information. Inc.

  TS2GPF720K Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS2GPF720K Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS2GPF720K Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS2GPF720K Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS2GPF720K Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
T
T
TS
S
S2
2
2G
G
GP
P
PF
F
F7
7
72
2
20
0
0K
K
K(((E
E
EU
U
U)))///W
W
W(((E
E
EU
U
U)))
T.photo™ 720
Transcend Information Inc.
4
Specifications
Panel:
7” TFT LCD, 800x480 pixels
Speakers:
L / R stereo speakers, 1.5w each
Headphone Jack:
3.5mm, 32 ohm
FM Jack
2.5mm
USB Interface:
1x standard A-Type, 1x mini B-Type
Internal Storage:
2GB NAND Flash
Data Retention:
Up to 10 years
Navigation:
5-way navigation button, 6 menu buttons, volume
control wheel, remote control
Remote Control:
Infrared, NEC protocol
Dimensions:
197.5mm × 157.4mm × 25.0mm
Power Supply:
Input: 100 ~ 240 V 0.3A, Output: 5V DC 2.0A
Picture Formats:
DSC JPEG (up to 8000 x 8000), BMP (800 x 600),
Video Formats:
AVI, MOV, MPG, MP4, 3GP
(Up to 720x576 @ 30FPS)
Motion JPEG (Up to 640x480 @ 30FPS)
Music Formats:
MP3, WMA (Non-DRM), WAV
Supported Music Bit Rates:
32Kbps–320Kbps
FM Frequency Range
World: 87.5 ~ 108.0 MHz
Japan: 76 ~ 90 MHz
Certificates:
CE, FCC, BSMI
Warranty:
Panel: 1-year, (maximum 4 defective pixels)
Device: 2-years


Số phần tương tự - TS2GPF720K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS2GPF730B TRANSCEND-TS2GPF730B Datasheet
71Kb / 2P
   Digital Photo Frames
TS2GPF730B-J TRANSCEND-TS2GPF730B-J Datasheet
71Kb / 2P
   Digital Photo Frames
TS2GPF730K TRANSCEND-TS2GPF730K Datasheet
71Kb / 2P
   Digital Photo Frames
TS2GPF730K-J TRANSCEND-TS2GPF730K-J Datasheet
71Kb / 2P
   Digital Photo Frames
TS2GPF730W TRANSCEND-TS2GPF730W Datasheet
71Kb / 2P
   Digital Photo Frames
More results

Mô tả tương tự - TS2GPF720K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TRIAD MAGNETICS
VPP28-720 TRIAD-VPP28-720 Datasheet
45Kb / 1P
   VPP28-720
logo
Coilcraft lnc.
MA5519 COILCRAFT-MA5519_15 Datasheet
280Kb / 1P
   720 W Planar Transformer
logo
Adels-Contact
314402 ADELS-314402 Datasheet
117Kb / 1P
   GSK 720 H/ 2
314007 ADELS-314007 Datasheet
111Kb / 1P
   GSK 720 V/ 7
314006 ADELS-314006 Datasheet
143Kb / 1P
   GSK 720 V/ 6
314416 ADELS-314416 Datasheet
111Kb / 1P
   GSK 720 H/16
logo
CUI INC
CMS-35208N CUI-CMS-35208N Datasheet
1Mb / 4P
   720 Hz resonant frequency
logo
Adels-Contact
314404 ADELS-314404 Datasheet
111Kb / 1P
   GSK 720 H/ 4
314009 ADELS-314009 Datasheet
146Kb / 1P
   GSK 720 V/ 9
314011 ADELS-314011 Datasheet
111Kb / 1P
   GSK 720 V/11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com