công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2GSDOM7H bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS2GSDOM7H
Giải thích chi tiết về linh kiện  7P Horizontal Type SATA Flash Modules
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS2GSDOM7H bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Transcend Information. Inc.

Back Button TS2GSDOM7H Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS2GSDOM7H Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS2GSDOM7H Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS2GSDOM7H Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc. TS2GSDOM7H Datasheet HTML 8Page - Transcend Information. Inc. TS2GSDOM7H Datasheet HTML 9Page - Transcend Information. Inc. TS2GSDOM7H Datasheet HTML 10Page - Transcend Information. Inc. TS2GSDOM7H Datasheet HTML 11Page - Transcend Information. Inc. TS2GSDOM7H Datasheet HTML 12Page - Transcend Information. Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
T
T
TS
S
S1
1
12
2
28
8
8M
M
M~
~
~8
8
8G
G
GS
S
SD
D
DO
O
OM
M
M7
7
7H
H
H
7P Horizontal Type
SATA Flash Modules
Transcend Information Inc.
V0.1
8
Command Set
Command Set
Command Set
Command Set
Command
Code
FR
SC
SN
CY
DH
LBA
Status
Note
1
Check Power Mode
E5 or 98h
Y
Support
2
Execute Drive Diagnostic
90h
Y
Support
3
Erase Sector
C0h
Y
Y
Y
Y
Y
Support
4
Flush Cache
E7h
Y
Support
5
Format Track
50h
Y
Y
Y
Y
Support
6
Identify Device
ECh
Y
Support
7
Idle
E3h or 97h
Y
Y
Support
8
Idle Immediate
E1h or 95h
Y
Support
9
Initialize Drive Parameters
91h
Y
Y
Support
10
NOP
00h
Y
Support
11
Read Buffer
E4h
Y
Support
12
Read DMA
C8h
Y
Y
Y
Y
Y
Support
13
Read Multiple
C4h
Y
Y
Y
Y
Y
Support
14
Read Sector(s)
20h or 21h
Y
Y
Y
Y
Y
Support
15
Read Verify Sector(s)
40h or 41h
Y
Y
Y
Y
Y
Support
16
Recalibrate
1Xh
Y
Support
17
Request Sense
03h
Y
Support
18
Security Disable Password
F6h
Y
Support
19
Security Erase Prepare
F3h
Y
Support
20
Security Erase Unit
F4h
Y
Support
21
Security Freeze Lock
F5h
Y
Support
22
Security Set Password
F1h
Y
Support
23
Security Unlock
F2h
Y
Support
24
Seek
7Xh
Y
Y
Y
Y
Support
25
Set Feature
EFh
Y
Y
Support
26
Set Multiple Mode
C6h
Y
Y
Support
27
Set Sleep Mode
E6h or 99h
Y
Support
28
Standby
E2 or 96h
Y
Support
29
Standby Immediate
E0 or 94h
Y
Support


Số phần tương tự - TS2GSDOM7H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS2GSDOM22V TRANSCEND-TS2GSDOM22V Datasheet
221Kb / 11P
   22P Vertical Type SATA Flash Modules
More results

Mô tả tương tự - TS2GSDOM7H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS4GSDO22H TRANSCEND-TS4GSDO22H Datasheet
1Mb / 11P
   22P Horizontal Type SATA Flash Modules
TS128MSDOM22V TRANSCEND-TS128MSDOM22V Datasheet
221Kb / 11P
   22P Vertical Type SATA Flash Modules
logo
List of Unclassifed Man...
APSDM001GA5AN-PTW ETC2-APSDM001GA5AN-PTW Datasheet
363Kb / 22P
   SATA-Disk Module 4 SDM4 7P/180D Low Profile Specifications
logo
Axiomtek Co., Ltd.
FSA300 AXIOMTEK-FSA300 Datasheet
126Kb / 1P
   Flash SATA Disk /mSATA SATA 3 SLC,MLC
logo
JMicron Technology Corp...
JMF602 JMICRON-JMF602 Datasheet
96Kb / 3P
   SATA II to Flash Controller
JMF608 JMICRON-JMF608 Datasheet
71Kb / 4P
   SATA III NAND Flash Controller
logo
Axiomtek Co., Ltd.
FSA301 AXIOMTEK-FSA301 Datasheet
163Kb / 1P
   Flash SATA Disk/mSATA Mini SATA 3 SLC, MLC
logo
Apacer Technology Inc.
SDM5-7P90D-LP APACER-SDM5-7P90D-LP Datasheet
1Mb / 4P
   Apacer SDM5 7P/90D LP(H)(SATA Disk Module 7-pin/90 Degree /with housing)
logo
Axiomtek Co., Ltd.
FSA AXIOMTEK-FSA_17 Datasheet
114Kb / 1P
   Flash SATA Disk /SATAIII SLC, MLC
logo
PHOENIX CONTACT
2950064 PHOENIX-2950064 Datasheet
122Kb / 4P
   EMG 22-DIO 7P
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com