công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS4GUSDHC6-P3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS4GUSDHC6-P3
Giải thích chi tiết về linh kiện  4/8GB microSDHC Class 6 Card Reader P3
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS4GUSDHC6-P3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Transcend Information. Inc.

  TS4GUSDHC6-P3 Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS4GUSDHC6-P3 Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS4GUSDHC6-P3 Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS4GUSDHC6-P3 Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS4GUSDHC6-P3 Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS4GUSDHC6-P3 Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS4GUSDHC6-P3 Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc. TS4GUSDHC6-P3 Datasheet HTML 8Page - Transcend Information. Inc. TS4GUSDHC6-P3 Datasheet HTML 9Page - Transcend Information. Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
T
T
TS
S
S4
4
4///8
8
8G
G
GU
U
US
S
SD
D
DH
H
HC
C
C6
6
6---P
P
P3
3
3
4/8GB microSDHC Class 6 Card + Reader P3
Transcend Information Inc.
5
Bus Signal Levels
As the bus can be supplied with a variable supply voltage, all signal levels are related to the supply voltage.
To meet the requirements of the JEDEC specification JESD8-1A and JESD8-7, the card input and output voltages shall be
within the following specified ranges for any VDD of the allowed voltage range:
Parameter
Symbol
Min.
Max.
Unit
Remark
Output HIGH voltage
VOH
0.75* VDD
V
IOH = -100 µA @VDD min
Output LOW voltage
VOL
0.125* VDD
V
IOL = -100 µA @VDD min
Input HIGH voltage
VIH
0.625* VDD
VDD + 0.3
V
Input LOW voltage
VIL
VSS – 0.3
0.25* VDD
V


Số phần tương tự - TS4GUSDHC6-P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS4GUFM-H TRANSCEND-TS4GUFM-H Datasheet
483Kb / 7P
   128MB~8GB USB Flash Module
TS4GUFM-H TRANSCEND-TS4GUFM-H Datasheet
379Kb / 7P
   128MB~8GB USB Flash Module
TS4GUFM-V TRANSCEND-TS4GUFM-V Datasheet
192Kb / 5P
   512M~4GB USB Flash Module(Vertical)
More results

Mô tả tương tự - TS4GUSDHC6-P3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS2GUSD-P3 TRANSCEND-TS2GUSD-P3 Datasheet
1Mb / 27P
   2GB microSD Card Reader P3
logo
List of Unclassifed Man...
SDSQUAR-016G-GN6MA ETC1-SDSQUAR-016G-GN6MA Datasheet
205Kb / 1P
   16GB SANDISK ULTRA microSDHC CLASS 10 MEMORY CARD
AF128UDI ETC1-AF128UDI Datasheet
359Kb / 14P
   ATP Industrial Grade microSD/microSDHC Card Specification
logo
Panasonic Semiconductor
RP-SMTTXXDA1 PANASONIC-RP-SMTTXXDA1 Datasheet
152Kb / 2P
   microSDHC/microSDXC Memory Card, Consumer Plus MLC Model
logo
AAEON Technology
BP-204SP-P3 AAEON-BP-204SP-P3 Datasheet
44Kb / 1P
   BP-204SP-P3
logo
Infineon Technologies A...
BSO080P03NS3G INFINEON-BSO080P03NS3G Datasheet
658Kb / 9P
   OptiMOSTM3 P3-Power-Transistor
Rev.2.2 2010-05-06
BSZ180P03NS3G INFINEON-BSZ180P03NS3G Datasheet
638Kb / 9P
   OptiMOSTM P3 Power-Transistor
Rev.2.1 2009-11-16
logo
FCI connector
7111S2015X0X FCI-CONNECTOR-7111S2015X0X Datasheet
214Kb / 2P
   SIM CARD READER
logo
Yamaichi Electronics Co...
FMS006-3000-1 YAMAICHI-FMS006-3000-1 Datasheet
135Kb / 2P
   SIM Card Reader
logo
FCI connector
VJW54076 FCI-CONNECTOR-VJW54076 Datasheet
117Kb / 1P
   CARD READER WITHOUT CARD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com