công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS16GSDHC10 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS16GSDHC10
Giải thích chi tiết về linh kiện  4~16GB High Capacity Secure Digital Card
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS16GSDHC10 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Transcend Information. Inc.

  TS16GSDHC10 Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC10 Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC10 Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC10 Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC10 Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC10 Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC10 Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC10 Datasheet HTML 8Page - Transcend Information. Inc. TS16GSDHC10 Datasheet HTML 9Page - Transcend Information. Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
S
S
SD
D
DH
H
HC
C
C1
1
10
0
0 C
C
Ca
a
arrrd
d
d s
s
se
e
errriiie
e
es
s
s
4~16GB High Capacity Secure Digital Card
Transcend Information Inc.
4
Single card capacitance
CCARD
10
pF
Maximum signal line inductance
16
nH
fPP ≤ 20 MHz
Pull-up resistance inside card (pin1)
RDAT3
10
90
kΩ
May be used for card
detection
Note that the total capacitance of CMD and DAT lines will be consist of CHOST, CBUS and one CCARD only because they are
connected separately to the SD Memory Card host.
Host should consider total bus capacitance for each signal as the sum of CHOST, CBUS, and CCARD, these parameters are
defined by per signal. The host can determine CHOST and CBUS so that total bus capacitance is less than the card estimated
capacitance load (CL=40 pF). The SD Memory Card guarantees its bus timing when total bus capacitance is less than
maximum value of CL (40 pF).


Số phần tương tự - TS16GSDHC10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS16GSDHC2 TRANSCEND-TS16GSDHC2 Datasheet
635Kb / 24P
   4~32GB High Capacity Secure Digital Card
TS16GSDHC6 TRANSCEND-TS16GSDHC6 Datasheet
478Kb / 24P
   4~32GB High Capacity Secure Digital Card
TS16GSDHC6-P2 TRANSCEND-TS16GSDHC6-P2 Datasheet
804Kb / 27P
   SDHC Memory Card Reader P2
TS16GSDHC6V TRANSCEND-TS16GSDHC6V Datasheet
590Kb / 24P
   4GB~16GB SDHC6 HD Video Card
More results

Mô tả tương tự - TS16GSDHC10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS4GSDHC2 TRANSCEND-TS4GSDHC2 Datasheet
635Kb / 24P
   4~32GB High Capacity Secure Digital Card
TS4GSDHC6 TRANSCEND-TS4GSDHC6 Datasheet
478Kb / 24P
   4~32GB High Capacity Secure Digital Card
TS4GSDHC150 TRANSCEND-TS4GSDHC150 Datasheet
477Kb / 24P
   4GB 150X High Capacity Secure Digital Card
TS8GSDHC150 TRANSCEND-TS8GSDHC150 Datasheet
480Kb / 24P
   8GB 150X High Capacity Secure Digital Card
TS16GUSDHC6 TRANSCEND-TS16GUSDHC6 Datasheet
596Kb / 26P
   16GB High Capacity microSD Card
TS512MSDC TRANSCEND-TS512MSDC Datasheet
198Kb / 7P
   Secure Digital Card
TS1GSDG TRANSCEND-TS1GSDG Datasheet
793Kb / 7P
   Secure Digital Card
TS2GSD133 TRANSCEND-TS2GSD133 Datasheet
200Kb / 7P
   Secure Digital Card
logo
List of Unclassifed Man...
AP-ISD256CS2A-1T ETC2-AP-ISD256CS2A-1T Datasheet
162Kb / 16P
   Industrial Secure Digital Card
logo
Tyco Electronics
2041021 MACOM-2041021 Datasheet
151Kb / 3P
   SECURE DIGITAL CARD CONNECTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com