công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1GJFV10 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS1GJFV10
Giải thích chi tiết về linh kiện  1GB USB2.0 JetFlash?줧10
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS1GJFV10 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Transcend Information. Inc.

  TS1GJFV10 Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS1GJFV10 Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
T
T
TS
S
S1
1
1G
G
GJ
J
JF
F
FV
V
V1
1
10
0
0
1GB USB2.0 JetFlash™V10
Transcend Information Inc.
2
Pinouts
Pin No.
Pin Name
Function
01
VCC
USB power input
02
USB-
03
USB+
USB differential signal
04
VSS
Ground
Specifications
Storage Capacity
1GB**
Data Retention
10 years
Erase Cycles
>10,000 times
Connector Durability
10,000 times
System Performance
Read: 17MB/sec (max.), Write: 4MB/sec (max.)
Wear-leveling
Dynamic
Power Supply
DC 5V
±10%, Max current : 200 mA
Temperature Range
Operation: 0-70
oC, Non-Operating: -20oC-75oC
Certificates
CE, FCC, BSMI, C-tick, KCC
Above technical information is based on industry standard data and tested to be reliable. However, Transcend makes no
warranty, either expressed or implied, as to its accuracy and assumes no liability in connection with the use of this product.
Transcend reserves the right to make changes in specifications at any time without prior notice.
* 1GB = 1 billion bytes. A certain portion of the storage capacity may be reserved for firmware and maintenance use.


Số phần tương tự - TS1GJFV10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS1GJFV20 TRANSCEND-TS1GJFV20 Datasheet
47Kb / 2P
   1GB USB2.0 JetFlash?줧20
TS1GJFV30 TRANSCEND-TS1GJFV30 Datasheet
60Kb / 2P
   1GB USB2.0 JetFlash?줧30
TS1GJFV33 TRANSCEND-TS1GJFV33 Datasheet
60Kb / 2P
   1GB USB2.0 JetFlash?줧33
TS1GJFV35 TRANSCEND-TS1GJFV35 Datasheet
65Kb / 2P
   1GB USB2.0 JetFlash?줧35
TS1GJFV60 TRANSCEND-TS1GJFV60 Datasheet
53Kb / 2P
   1GB USB2.0 JetFlash?줧60
More results

Mô tả tương tự - TS1GJFV10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS4GJFV10 TRANSCEND-TS4GJFV10 Datasheet
71Kb / 2P
   4GB USB2.0 JetFlash?줧10
TS2GJFV10 TRANSCEND-TS2GJFV10 Datasheet
76Kb / 2P
   2GB USB2.0 JetFlash?줧10
TS16GJFV10 TRANSCEND-TS16GJFV10 Datasheet
89Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash?줧10
TS8GJFV10 TRANSCEND-TS8GJFV10 Datasheet
73Kb / 2P
   8GB USB2.0 JetFlash?줧10
TS1GJF150 TRANSCEND-TS1GJF150 Datasheet
73Kb / 3P
   1GB USB2.0 JetFlash?
TS1GJF130 TRANSCEND-TS1GJF130 Datasheet
64Kb / 3P
   1GB USB2.0 JetFlash?
TS1GJF160 TRANSCEND-TS1GJF160 Datasheet
58Kb / 3P
   1GB USB2.0 JetFlash?
TS1GJFV35 TRANSCEND-TS1GJFV35 Datasheet
65Kb / 2P
   1GB USB2.0 JetFlash?줧35
TS1GJFV60 TRANSCEND-TS1GJFV60 Datasheet
53Kb / 2P
   1GB USB2.0 JetFlash?줧60
TS1GJFV20 TRANSCEND-TS1GJFV20 Datasheet
47Kb / 2P
   1GB USB2.0 JetFlash?줧20
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com