công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS32MDOM44V bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS32MDOM44V
Giải thích chi tiết về linh kiện  44-Pin IDE Flash Module
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS32MDOM44V bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Transcend Information. Inc.

  TS32MDOM44V Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS32MDOM44V Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS32MDOM44V Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS32MDOM44V Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS32MDOM44V Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS32MDOM44V Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS32MDOM44V Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc. TS32MDOM44V Datasheet HTML 8Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
T
T
Tr
rra
a
an
n
ns
s
sc
c
ce
e
en
n
nd
d
d 4
4
44
4
4---P
P
Piiin
n
n IIID
D
DE
E
E F
F
Fllla
a
as
s
sh
h
h M
M
Mo
o
od
d
du
u
ullle
e
e
3
3
32
2
2M
M
MB
B
B ~
~
~ 6
6
64
4
4M
M
MB
B
B
Transcend Information Inc.
Ver 1.1
7
Ordering Information
Pin Count:
40 = 40 pin
44 = 44 pin
Capacity:
32M-512M = 32 MB up to 512 MB
1G-4G = 1 GB up to 4 GB
IDE Flash Module
(Disk On Module)
Transcend Product
Type:
V = Vertical
H = Horizontal
TS XXXX DOM 44 V
The above technical information is based on industry standard data and has been tested to be reliable. However,
Transcend makes no warranty, either expressed or implied, as to its accuracy and assumes no liability in connection with
the use of this product. Transcend reserves the right to make changes to the specifications at any time without prior notice.
USA
Los Angeles:
E-mail: sales@transcendusa.com
Maryland:
E-mail: sales_md@transcendusa.com
www.transcendusa.com
CHINA
E-mail: sales@transcendchina.com
www.transcendchina.com
GERMANY
E-mail: vertrieb@transcend.de
www.transcend.de
HONG KONG
E-mail: sales@transcend.com.hk
www.transcendchina.com
JAPAN
E-mail: sales@transcend.co.jp
www.transcend.jp
THE NETHERLANDS
E-mail: sales@transcend.nl
www.transcend.nl
TAIWAN
No.70, XingZhong Rd., NeiHu Dist., Taipei, Taiwan, R.O.C
TEL +886-2-2792-8000
Fax +886-2-2793-2222
E-mail: sales@transcend.com.tw
www.transcend.com.tw
United Kingdom
E-mail: sales@transcend-uk.com
www.transcend-uk.com


Số phần tương tự - TS32MDOM44V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS32MDOM44H TRANSCEND-TS32MDOM44H Datasheet
165Kb / 7P
   44-Pin IDE Flash Module
More results

Mô tả tương tự - TS32MDOM44V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS32MDOM44H TRANSCEND-TS32MDOM44H Datasheet
165Kb / 7P
   44-Pin IDE Flash Module
TS128MDOM44V-S TRANSCEND-TS128MDOM44V-S Datasheet
724Kb / 34P
   44-Pin IDE Flash Module
TS128MDOM44V TRANSCEND-TS128MDOM44V Datasheet
873Kb / 30P
   44-Pin IDE Flash Module
TS128MDOM44H-S TRANSCEND-TS128MDOM44H-S Datasheet
888Kb / 34P
   44-Pin IDE Flash Module(Horizontal)
TS128MDOM44H TRANSCEND-TS128MDOM44H Datasheet
287Kb / 9P
   44-Pin IDE Flash Module(Horizontal)
logo
Advantech Co., Ltd.
PCM-233B ADVANTECH-PCM-233B_12 Datasheet
1Mb / 1P
   SATA to IDE (44-pin) Converter Module
logo
Transcend Information. ...
TS128MDOM40V TRANSCEND-TS128MDOM40V Datasheet
1Mb / 52P
   40-Pin IDE Flash Module
TS128MDOM40V-S TRANSCEND-TS128MDOM40V-S Datasheet
723Kb / 34P
   40-Pin IDE Flash Module
logo
Advantech Co., Ltd.
PCM-233C ADVANTECH-PCM-233C_12 Datasheet
1Mb / 1P
   IDE (44-pin) to SATA Converter Module
logo
Transcend Information. ...
TS128MDOM40H-S TRANSCEND-TS128MDOM40H-S Datasheet
908Kb / 39P
   40-Pin IDE Flash Module (Horizontal)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com