công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS512MRMMC4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS512MRMMC4
Giải thích chi tiết về linh kiện  MMCmobile
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS512MRMMC4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Transcend Information. Inc.

Back Button TS512MRMMC4 Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS512MRMMC4 Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS512MRMMC4 Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS512MRMMC4 Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS512MRMMC4 Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc. TS512MRMMC4 Datasheet HTML 8Page - Transcend Information. Inc. TS512MRMMC4 Datasheet HTML 9Page - Transcend Information. Inc. TS512MRMMC4 Datasheet HTML 10Page - Transcend Information. Inc. TS512MRMMC4 Datasheet HTML 11Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 11 page
background image
T
T
TS
S
S6
6
64
4
4M
M
M~
~
~1
1
1G
G
GR
R
RM
M
MM
M
MC
C
C4
4
4
MMCmobile
Transcend Information Inc.
11
Reliability and Durability
Temperature
Operation: -25°C / 85°C
Storage: -40°C (168h) / 85°C (500h)
Junction temperature: max. 95°C
Moisture and corrosion
Operation: 25°C / 95% rel. humidity
Stress: 40°C / 93% rel. hum./500h
Salt Water Spray: 3% NaCl/35C; 24h acc. MIL STD Method 1009
ESD protection
Contact Pads:
+/-4kV, Human body model according to ANSI EOS/ESD-S5.1-1998
Non Contact Pads area:
+/-8kV(coupling plane discharge)
+/-15kV(air discharge)
Human body model according to IEC61000-4-2
Durability
10.000 mating cycles; test procedure: t.b.d.
Bending
t.b.d.
Torque
t.b.d.
Drop test
1.5m free fall
UV light exposure
UV: 200nm, 15Ws/cm² according to ISO 7816-1
Visual inspection
Shape and form
No warp page; no mold skin; complete form; no cavities surface smoothness sigma
-0.1 mm/cm² within contour; no cracks; no pollution (fat, oil dust, etc.)
Above technical information is based on MMC4.0 standard specification and tested to be reliable. However, Transcend
makes no warranty, either expressed or implied, as to its accuracy and assumes no liability in connection with the use of
this product. Transcend reserves the right to make changes in specifications at any time without prior notice.


Số phần tương tự - TS512MRMMC4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS512MCF100I TRANSCEND-TS512MCF100I Datasheet
3Mb / 80P
   Industrial CF Card
TS512MCF100I TRANSCEND-TS512MCF100I Datasheet
3Mb / 80P
   Transcend Industrial CF Card (TS123M~16GCF100I)
V1.2
TS512MCF100I-P TRANSCEND-TS512MCF100I-P Datasheet
3Mb / 80P
   Transcend Industrial CF Card (TS123M~16GCF100I)
V1.2
TS512MCF200I TRANSCEND-TS512MCF200I Datasheet
1Mb / 87P
   TTr rraannsscceenndd I IInndduusst ttr rri iaal ll CCFF CCaar rrdd
TS512MCF80 TRANSCEND-TS512MCF80 Datasheet
2Mb / 82P
   80X CompactFlash Card
More results

Mô tả tương tự - TS512MRMMC4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TS256MRMMC4 ETC-TS256MRMMC4 Datasheet
266Kb / 11P
   256MB MMCmobile
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com