công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS128MDOM44V bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS128MDOM44V
Giải thích chi tiết về linh kiện  44-Pin IDE Flash Module
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS128MDOM44V bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Transcend Information. Inc.

Back Button TS128MDOM44V Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS128MDOM44V Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS128MDOM44V Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS128MDOM44V Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS128MDOM44V Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc. TS128MDOM44V Datasheet HTML 8Page - Transcend Information. Inc. TS128MDOM44V Datasheet HTML 9Page - Transcend Information. Inc. TS128MDOM44V Datasheet HTML 10Page - Transcend Information. Inc. TS128MDOM44V Datasheet HTML 11Page - Transcend Information. Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 30 page
background image
T
T
Tr
rra
a
an
n
ns
s
sc
c
ce
e
en
n
nd
d
d 4
4
44
4
4---P
P
Piiin
n
n IIID
D
DE
E
E F
F
Fllla
a
as
s
sh
h
h M
M
Mo
o
od
d
du
u
ullle
e
e
1
1
12
2
28
8
8M
M
MB
B
B ~
~
~ 4
4
4G
G
GB
B
B
Transcend Information Inc.
Ver 1.5
7
True IDE Mode Access Write AC Characteristics
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Data setup before IOWR
tsu(IOWR)
20
ns
Data hold following IOWR
th(IOWR)
10
ns
IOWR width time
tw(IOWR)
50
ns
Address setup before IOWR
tsuA(IOWR)
15
ns
Address hold following IOWR
thA(IOWR)
10
ns
CE setup before IOWR
tsuCE(IOWR)
5
ns
CE hold following IOWR
thCE(IOWR)
10
ns
IOIS16 delay falling from address
tdfIOIS16(ADR)
35
ns
IOIS16 delay rising from address
tsfIOIS16(ADR)
35
ns
True IDE Mode Access Write Timing


Số phần tương tự - TS128MDOM44V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS128MDOM44V-S TRANSCEND-TS128MDOM44V-S Datasheet
724Kb / 34P
   44-Pin IDE Flash Module
More results

Mô tả tương tự - TS128MDOM44V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS32MDOM44V TRANSCEND-TS32MDOM44V Datasheet
165Kb / 8P
   44-Pin IDE Flash Module
TS32MDOM44H TRANSCEND-TS32MDOM44H Datasheet
165Kb / 7P
   44-Pin IDE Flash Module
TS128MDOM44V-S TRANSCEND-TS128MDOM44V-S Datasheet
724Kb / 34P
   44-Pin IDE Flash Module
TS128MDOM44H-S TRANSCEND-TS128MDOM44H-S Datasheet
888Kb / 34P
   44-Pin IDE Flash Module(Horizontal)
TS128MDOM44H TRANSCEND-TS128MDOM44H Datasheet
287Kb / 9P
   44-Pin IDE Flash Module(Horizontal)
logo
Advantech Co., Ltd.
PCM-233B ADVANTECH-PCM-233B_12 Datasheet
1Mb / 1P
   SATA to IDE (44-pin) Converter Module
logo
Transcend Information. ...
TS128MDOM40V TRANSCEND-TS128MDOM40V Datasheet
1Mb / 52P
   40-Pin IDE Flash Module
TS128MDOM40V-S TRANSCEND-TS128MDOM40V-S Datasheet
723Kb / 34P
   40-Pin IDE Flash Module
logo
Advantech Co., Ltd.
PCM-233C ADVANTECH-PCM-233C_12 Datasheet
1Mb / 1P
   IDE (44-pin) to SATA Converter Module
logo
Transcend Information. ...
TS128MDOM40H-S TRANSCEND-TS128MDOM40H-S Datasheet
908Kb / 39P
   40-Pin IDE Flash Module (Horizontal)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com