công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2GUFM-V bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS2GUFM-V
Giải thích chi tiết về linh kiện  512M~4GB USB Flash Module(Vertical)
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS2GUFM-V bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Transcend Information. Inc.

  TS2GUFM-V Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS2GUFM-V Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS2GUFM-V Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS2GUFM-V Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS2GUFM-V Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
T
T
TS
S
S5
5
51
1
12
2
2M
M
M~
~
~4
4
4G
G
GU
U
UF
F
FM
M
M---V
V
V
512M~4GB USB Flash Module(Vertical)
Transcend Information Inc.
5
AD/DC Characteristics
Parameter
Symbol
Min.
Max.
Unit
Remark
Peak voltage on all lines
-0.5
3.6
V
Except VCC5V input
All input leakage current
-10
10
uA
All output leakage current
-10
10
uA
Supply voltage
VCC3
2.7
3.6
V
Parameter
Symbol
Min.
Max.
Unit
Remark
Output High voltage
VOH
2.4
V
Output Low voltage
VOL
0.4
V
Input High voltage
VIH
2.0
V
Input Low voltage
VIL
0.8
V
Bus Signal Line Loading
Parameter
Symbol
Min.
Max.
Unit
Remark
Bus line capacitance
CL
20
pF
Above technical information is based on industry standard data and tested to be reliable. However, Transcend makes no
warranty, either expressed or implied, as to its accuracy and assumes no liability in connection with the use of this product.
Transcend reserves the right to make changes in specifications at any time without prior notice.


Số phần tương tự - TS2GUFM-V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS2GUFM-H TRANSCEND-TS2GUFM-H Datasheet
483Kb / 7P
   128MB~8GB USB Flash Module
TS2GUFM-H TRANSCEND-TS2GUFM-H Datasheet
379Kb / 7P
   128MB~8GB USB Flash Module
More results

Mô tả tương tự - TS2GUFM-V

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS4GMP850 TRANSCEND-TS4GMP850 Datasheet
134Kb / 4P
   4GB/8GB USB Flash Drive
TS2GMP820 TRANSCEND-TS2GMP820 Datasheet
93Kb / 4P
   2GB/4GB USB Flash Drive
TS4GGMP860 TRANSCEND-TS4GGMP860 Datasheet
167Kb / 4P
   4GB/8GB USB Flash Drive
TS2GMP320 TRANSCEND-TS2GMP320 Datasheet
143Kb / 4P
   2GB/4GB USB Flash Drive
TS2GMP650 TRANSCEND-TS2GMP650 Datasheet
172Kb / 4P
   2GB/4GB/8G USB Flash Drive
TS2GMP840 TRANSCEND-TS2GMP840 Datasheet
116Kb / 4P
   2GB/4GB/8G USB Flash Drive
TS1GMP630 TRANSCEND-TS1GMP630 Datasheet
67Kb / 4P
   1GB/2GB/4GB USB Flash Drive
logo
List of Unclassifed Man...
KVR667D2D4P5-4G ETC2-KVR667D2D4P5-4G Datasheet
151Kb / 1P
   4GB 512M x 72-Bit DDR2-667
KVR800D2D4P6-4G ETC2-KVR800D2D4P6-4G Datasheet
270Kb / 1P
   4GB 512M x 72-Bit DDR2-800
HX313C9FB-4 ETC2-HX313C9FB-4 Datasheet
426Kb / 2P
   4GB 512M x 64-Bit DDR3-1333
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com