công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS256MJF110 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS256MJF110
Giải thích chi tiết về linh kiện  256MB USB2.0 JetFlash?
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS256MJF110 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Transcend Information. Inc.

  TS256MJF110 Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS256MJF110 Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS256MJF110 Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS256MJF110 Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
T
T
TS
S
S2
2
25
5
56
6
6M
M
MJ
J
JF
F
F1
1
11
1
10
0
0
256MB USB2.0 JetFlash
Transcend Information Inc.
3
Pinouts
Pin No.
Pin Name
01
VCC
02
USB-
03
USB+
04
VSS
Pin Identification
Symbol
Function
USB-
USB+
USB differential signal:
The pairs are used to transmit
Data/Address/Command
VSS
Ground
VCC
USB power input
Specifications
Environment
Capacity
256MB
Temperature
Operating
0 ℃ to 70 ℃
Non-Operating
-40 ℃ to 85 ℃
System Performance
Read
12 MB/sec (Max.)
Write
8 MB/sec (Max.)
Power Requirement
Voltage
DC 5V
± 10%
Data Retention
10 years
Connector Durability
10,000 times
Erase Cycles
>100,000 times
Certificates
CE, FCC, BSMI


Số phần tương tự - TS256MJF110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS256MCF100I TRANSCEND-TS256MCF100I Datasheet
3Mb / 80P
   Industrial CF Card
TS256MCF100I TRANSCEND-TS256MCF100I Datasheet
3Mb / 80P
   Transcend Industrial CF Card (TS123M~16GCF100I)
V1.2
TS256MCF100I-P TRANSCEND-TS256MCF100I-P Datasheet
3Mb / 80P
   Transcend Industrial CF Card (TS123M~16GCF100I)
V1.2
TS256MCF200I TRANSCEND-TS256MCF200I Datasheet
1Mb / 87P
   TTr rraannsscceenndd I IInndduusst ttr rri iaal ll CCFF CCaar rrdd
TS256MCF80 TRANSCEND-TS256MCF80 Datasheet
2Mb / 82P
   80X CompactFlash Card
More results

Mô tả tương tự - TS256MJF110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS1GJF150 TRANSCEND-TS1GJF150 Datasheet
73Kb / 3P
   1GB USB2.0 JetFlash?
TS2GJF150 TRANSCEND-TS2GJF150 Datasheet
76Kb / 3P
   2GB USB2.0 JetFlash?
TS2GJF160 TRANSCEND-TS2GJF160 Datasheet
59Kb / 3P
   2GB USB2.0 JetFlash?
TS4GJF150 TRANSCEND-TS4GJF150 Datasheet
76Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash?
TS2GJF130 TRANSCEND-TS2GJF130 Datasheet
62Kb / 3P
   2GB USB2.0 JetFlash?
logo
Vectron International, ...
TS512MJF130 VECTRON-TS512MJF130 Datasheet
110Kb / 4P
   512MB USB2.0 JetFlash
logo
Transcend Information. ...
TS512MJF130 TRANSCEND-TS512MJF130 Datasheet
81Kb / 3P
   512MB USB2.0 JetFlash?
TS1GJF130 TRANSCEND-TS1GJF130 Datasheet
64Kb / 3P
   1GB USB2.0 JetFlash?
TS4GJF185 TRANSCEND-TS4GJF185 Datasheet
55Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash?
TS2GJF185 TRANSCEND-TS2GJF185 Datasheet
54Kb / 3P
   2GB USB2.0 JetFlash?
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com