công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS16GUSDHC6 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS16GUSDHC6
Giải thích chi tiết về linh kiện  16GB High Capacity microSD Card
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS16GUSDHC6 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Transcend Information. Inc.

Back Button TS16GUSDHC6 Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS16GUSDHC6 Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc. TS16GUSDHC6 Datasheet HTML 4Page - Transcend Information. Inc. TS16GUSDHC6 Datasheet HTML 5Page - Transcend Information. Inc. TS16GUSDHC6 Datasheet HTML 6Page - Transcend Information. Inc. TS16GUSDHC6 Datasheet HTML 7Page - Transcend Information. Inc. TS16GUSDHC6 Datasheet HTML 8Page - Transcend Information. Inc. TS16GUSDHC6 Datasheet HTML 9Page - Transcend Information. Inc. TS16GUSDHC6 Datasheet HTML 10Page - Transcend Information. Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 26 page
background image
m
m
miiic
c
cr
rro
o
oS
S
SD
D
DH
H
HC
C
C C
C
Ca
a
ar
rrd
d
d s
s
se
e
er
rriiie
e
es
s
s
16GB High Capacity microSD Card
Transcend Information Inc.
6
Bus Signal Levels
As the bus can be supplied with a variable supply voltage, all signal levels are related to the supply voltage.
To meet the requirements of the JEDEC specification JESD8-1A and JESD8-7, the card input and output voltages shall be
within the following specified ranges for any VDD of the allowed voltage range:
Parameter
Symbol
Min.
Max.
Unit
Remark
Output HIGH voltage
VOH
0.75* VDD
V
IOH = -100 μA @VDD min
Output LOW voltage
VOL
0.125* VDD
V
IOL = -100 μA @VDD min
Input HIGH voltage
VIH
0.625* VDD
VDD + 0.3
V
Input LOW voltage
VIL
VSS – 0.3
0.25* VDD
V


Số phần tương tự - TS16GUSDHC6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS16GCF100I TRANSCEND-TS16GCF100I Datasheet
3Mb / 80P
   Industrial CF Card
TS16GCF100I TRANSCEND-TS16GCF100I Datasheet
3Mb / 80P
   Transcend Industrial CF Card (TS123M~16GCF100I)
V1.2
TS16GCF100I-P TRANSCEND-TS16GCF100I-P Datasheet
3Mb / 80P
   Transcend Industrial CF Card (TS123M~16GCF100I)
V1.2
TS16GCF133 TRANSCEND-TS16GCF133 Datasheet
3Mb / 81P
   133X CompactFlash Card
TS16GCF200I TRANSCEND-TS16GCF200I Datasheet
1Mb / 87P
   TTr rraannsscceenndd I IInndduusst ttr rri iaal ll CCFF CCaar rrdd
More results

Mô tả tương tự - TS16GUSDHC6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
MICROSDHC TRANSCEND-MICROSDHC Datasheet
504Kb / 25P
   High Capacity microSD Card
TSXGUSDHC21 TRANSCEND-TSXGUSDHC21 Datasheet
635Kb / 25P
   High Capacity microSD Card
TS4GSDHC10 TRANSCEND-TS4GSDHC10 Datasheet
497Kb / 26P
   4~16GB High Capacity Secure Digital Card
logo
Kingston Technology Far...
SDCE KINGSTON-SDCE Datasheet
235Kb / 2P
   HIGH-ENDURANCE microSD CARD
logo
List of Unclassifed Man...
AP512MCSD ETC2-AP512MCSD Datasheet
94Kb / 12P
   microSD Card
logo
Yamaichi Electronics Co...
PJS008-1000 YAMAICHI-PJS008-1000 Datasheet
102Kb / 1P
   microSD Card Adapter (microSD-to-miniSD)
PJS008T-3000-0 YAMAICHI-PJS008T-3000-0 Datasheet
124Kb / 1P
   microSD Card Adapter (microSD-to-SD)
PJS008-2100-X YAMAICHI-PJS008-2100-X Datasheet
2Mb / 1P
   microSD card connector
logo
Transcend Information. ...
TS256MUSD TRANSCEND-TS256MUSD Datasheet
537Kb / 24P
   microSD Memory Card
logo
List of Unclassifed Man...
DM3C-SF ETC2-DM3C-SF Datasheet
832Kb / 11P
   microSD Card Connectors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com