công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS16GJF300 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS16GJF300
Giải thích chi tiết về linh kiện  16GB USB2.0 JetFlash짰300
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS16GJF300 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Transcend Information. Inc.

  TS16GJF300 Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS16GJF300 Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
T
T
TS
S
S1
1
16
6
6G
G
GJ
J
JF
F
F3
3
30
0
00
0
0
16GB USB2.0 JetFlash
®300
Transcend Information Inc.
2
Pinouts
Pin No.
Pin Name
Function
01
VCC
USB power input
02
USB-
03
USB+
USB differential signal
04
VSS
Ground
Specifications
Storage Capacity
16GB**
Data Retention
10 years
Erase Cycles
>10,000 times
Connector Durability
10,000 times
System Performance
Read: 18MB/sec (max.), Write: 10MB/sec (max.)
Wear-leveling
Dynamic
Power Supply
DC 5V±10%, Max current : 200 mA
Temperature Range
Operation: 0-70
o
C, Non-Operating: -20
o
C-75
o
C
Certificates
CE, FCC, BSMI, C-tick, KCC
Above technical information is based on industry standard data and tested to be reliable. However, Transcend makes no
warranty, either expressed or implied, as to its accuracy and assumes no liability in connection with the use of this product.
Transcend reserves the right to make changes in specifications at any time without prior notice.
* 1GB = 1 billion bytes. A certain portion of the storage capacity may be reserved for firmware and maintenance use.


Số phần tương tự - TS16GJF300

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS16GJF220 TRANSCEND-TS16GJF220 Datasheet
58Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash??20
TS16GJF2A TRANSCEND-TS16GJF2A Datasheet
75Kb / 3P
   16GB USB2.0 JetFlash짰2A
TS16GJF600 TRANSCEND-TS16GJF600 Datasheet
64Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash??00
TS16GJF790K TRANSCEND-TS16GJF790K Datasheet
757Kb / 2P
   USB 3.1 Gen 1
TS16GJFV10 TRANSCEND-TS16GJFV10 Datasheet
89Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash?줧10
More results

Mô tả tương tự - TS16GJF300

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS4GJF300 TRANSCEND-TS4GJF300 Datasheet
48Kb / 2P
   4GB USB2.0 JetFlash짰300
TS8GJF300 TRANSCEND-TS8GJF300 Datasheet
48Kb / 2P
   8GB USB2.0 JetFlash짰300
TS16GJF2A TRANSCEND-TS16GJF2A Datasheet
75Kb / 3P
   16GB USB2.0 JetFlash짰2A
TS16GJFV33 TRANSCEND-TS16GJFV33 Datasheet
50Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash?줧33
TS16GJFV70 TRANSCEND-TS16GJFV70 Datasheet
53Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash?줧70
TS16GJFV85 TRANSCEND-TS16GJFV85 Datasheet
47Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash?줧85
TS16GJF220 TRANSCEND-TS16GJF220 Datasheet
58Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash??20
TS16GJFV60 TRANSCEND-TS16GJFV60 Datasheet
57Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash?줧60
TS16GJFV10 TRANSCEND-TS16GJFV10 Datasheet
89Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash?줧10
TS16GJF600 TRANSCEND-TS16GJF600 Datasheet
64Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash??00
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com