công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS4GJF300 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS4GJF300
Giải thích chi tiết về linh kiện  4GB USB2.0 JetFlash짰300
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS4GJF300 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Transcend Information. Inc.

  TS4GJF300 Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS4GJF300 Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
T
T
TS
S
S4
4
4G
G
GJ
J
JF
F
F3
3
30
0
00
0
0
4GB USB2.0 JetFlash
®300
Transcend Information Inc.
1
Description
TS4GJF300 is a 4GB USB Flash Drive with 1pcs of
4Gbx8 Flash Memory assembled on printed circuit
board.
Outline
Features
• Frame Color: Green
• Fully compatible with hi-speed USB 2.0
• Easy Plug and Play installation
• USB powered. No external power or battery needed
• LED indicates the usage status
• JetFlash elite software pack*
System Requirement
• Hardware: Desktop or notebook computer with USB port
• Operating System: Windows® 7/ Vista/ XP/ Me/ 2000 and
Mac OS 9.0 or later, Linux Kernel 2.4.2 or later
Dimensions
Side
Millimeters
Inches
A
60.00
± 0.10
2.36
± 0.004
B
18.84
± 0.10
0.74
± 0.004
C
8.64
± 0.10
0.34
± 0.004
*JetFlash software pack
Function
Favorites
store your favorite website addresses on the
JetFlash
AutoLogin automatically login to websites
Secret-Zip compress and/or password protect saved files
PC-Lock
makes JetFlash a key to your computer
E-Mail
securely send, receive and save e-mails
DataBackup backup, restore and synchronize your data


Số phần tương tự - TS4GJF300

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS4GJF110 TRANSCEND-TS4GJF110 Datasheet
95Kb / 2P
   4GB USB2.0 JetFlash??10
TS4GJF130 TRANSCEND-TS4GJF130 Datasheet
63Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash?
TS4GJF150 TRANSCEND-TS4GJF150 Datasheet
76Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash?
TS4GJF160 TRANSCEND-TS4GJF160 Datasheet
60Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash?
TS4GJF185 TRANSCEND-TS4GJF185 Datasheet
55Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash?
More results

Mô tả tương tự - TS4GJF300

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS16GJF300 TRANSCEND-TS16GJF300 Datasheet
49Kb / 2P
   16GB USB2.0 JetFlash짰300
TS8GJF300 TRANSCEND-TS8GJF300 Datasheet
48Kb / 2P
   8GB USB2.0 JetFlash짰300
TS4GJF150 TRANSCEND-TS4GJF150 Datasheet
76Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash?
TS4GJF2A TRANSCEND-TS4GJF2A Datasheet
74Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash짰2A
TS4GJF185 TRANSCEND-TS4GJF185 Datasheet
55Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash?
TS4GJF130 TRANSCEND-TS4GJF130 Datasheet
63Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash?
TS4GJF160 TRANSCEND-TS4GJF160 Datasheet
60Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash?
TS4GJF220 TRANSCEND-TS4GJF220 Datasheet
58Kb / 2P
   4GB USB2.0 JetFlash??20
TS4GJFV15 TRANSCEND-TS4GJFV15 Datasheet
72Kb / 2P
   4GB USB2.0 JetFlash?줧15
TS4GJFV10 TRANSCEND-TS4GJFV10 Datasheet
71Kb / 2P
   4GB USB2.0 JetFlash?줧10
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com