công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2GJF2A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS2GJF2A
Giải thích chi tiết về linh kiện  2GB USB2.0 JetFlash짰2A
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS2GJF2A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Transcend Information. Inc.

  TS2GJF2A Datasheet HTML 1Page - Transcend Information. Inc. TS2GJF2A Datasheet HTML 2Page - Transcend Information. Inc. TS2GJF2A Datasheet HTML 3Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
T
T
TS
S
S2
2
2G
G
GJ
J
JF
F
F2
2
2A
A
A
2GB USB2.0 JetFlash
®2A
Transcend Information Inc.
3
Pinouts
Pin No.
Pin Name
01
VCC
02
USB-
03
USB+
04
VSS
Pin Identification
Symbol
Function
USB-
USB+
USB differential signal:
The pairs are used to transmit
Data/Address/Command
VSS
Ground
VCC
USB power input
Specifications
Storage Capacity
2GB
Data Retention
10 years
Erase Cycles
>100,000 times
Connector Durability
10,000 times
System Performance
Read: 16MB/sec (max.), Write: 12MB/sec (max.)
Power Supply
DC 5V±10%, Max current : 200 mA
Temperature Range
Operation: 0-70
oC, Storage: -20oC-75oC
Certificates
CE, FCC, BSMI
Above technical information is based on industry standard data and tested to be reliable. However, Transcend makes no
warranty, either expressed or implied, as to its accuracy and assumes no liability in connection with the use of this product.
Transcend reserves the right to make changes in specifications at any time without prior notice.


Số phần tương tự - TS2GJF2A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS2GJF220 TRANSCEND-TS2GJF220 Datasheet
58Kb / 2P
   2GB USB2.0 JetFlash??20
More results

Mô tả tương tự - TS2GJF2A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcend Information. ...
TS16GJF2A TRANSCEND-TS16GJF2A Datasheet
75Kb / 3P
   16GB USB2.0 JetFlash짰2A
TS1GJF2A TRANSCEND-TS1GJF2A Datasheet
75Kb / 3P
   1GB USB2.0 JetFlash짰2A
TS4GJF2A TRANSCEND-TS4GJF2A Datasheet
74Kb / 3P
   4GB USB2.0 JetFlash짰2A
TS2GJF185 TRANSCEND-TS2GJF185 Datasheet
54Kb / 3P
   2GB USB2.0 JetFlash?
TS2GJF150 TRANSCEND-TS2GJF150 Datasheet
76Kb / 3P
   2GB USB2.0 JetFlash?
TS2GJF160 TRANSCEND-TS2GJF160 Datasheet
59Kb / 3P
   2GB USB2.0 JetFlash?
TS2GJF130 TRANSCEND-TS2GJF130 Datasheet
62Kb / 3P
   2GB USB2.0 JetFlash?
logo
List of Unclassifed Man...
TS2GJFV90C ETC2-TS2GJFV90C Datasheet
123Kb / 3P
   2GB USB2.0 JETFLASH
logo
Transcend Information. ...
TS2GJFV20 TRANSCEND-TS2GJFV20 Datasheet
47Kb / 2P
   2GB USB2.0 JetFlash?줧20
TS2GJF220 TRANSCEND-TS2GJF220 Datasheet
58Kb / 2P
   2GB USB2.0 JetFlash??20
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com