công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB10200F bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Won-Top Electronics

tên linh kiện SB10200F
Giải thích chi tiết về linh kiện  10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

SB10200F bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Won-Top Electronics

  SB10200F Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics SB10200F Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics SB10200F Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics SB10200F Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SB10150F – SB10200F
3 of 4
© 2008 Won-Top Electronics
MARKING INFORMATION
PACKAGING INFORMATION
Tube Size
L x W x H (mm)
Quantity
(PCS)
Inner Box Size
L x W x H (mm)
Quantity
(PCS)
Carton Size
L x W x H (mm)
Quantity
(PCS)
Approx. Gross Weight
(KG)
525 x 31 x 6
50
555 x 145 x 95
2,000
572 x 306 x 218
8,000
19.0
RECOMMENDED SCREW MOUNTING ARRANGEMENT
Note: 1. Anti-static tube, water clear color.
BULK
Plain Washer
Rectifier
Heatsink
Conical Washer
6-32 HEX Nut
The full molded plastic package affords a
major reduction of hardware as compared
to a standard TO-220 package. However,
precautions should be made in mounting
procedure.
A conical washer should be used to apply
proper force to the device. Screw should
not be tightened with any type of air-forced
torque or equipment that may cause crack
on device package.
A layer of thermal grease or thermal pad in
the interface will be considerably helpful for
heat dissipation.
6-32 HEX Head Screw
WTE
SB10xxF
WTE
= Manufacturer’s Logo
SB10xxF
= Device Number
xx
= 150 or 200
Polarity
= As Marked on Body


Số phần tương tự - SB10200F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sirectifier Global Corp...
SB10200FC SIRECT-SB10200FC Datasheet
219Kb / 3P
   Power Schottky Rectifier - 10Amp 200Volt
logo
Gulf Semiconductor
SB10200FCT GULFSEMI-SB10200FCT Datasheet
118Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 200V CURRENT: 10.0A
More results

Mô tả tương tự - SB10200F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
SB10150 WTE-SB10150 Datasheet
48Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150 WTE-SB10150_08 Datasheet
76Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150F WTE-SB10150F Datasheet
49Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
MBR1070CT DIODES-MBR1070CT_1 Datasheet
73Kb / 2P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30028 Rev. 2 - 2
MBR1070CT DIODES-MBR1070CT Datasheet
64Kb / 2P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30028 Rev. A-2
logo
Won-Top Electronics
SB10150CT WTE-SB10150CT Datasheet
47Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150CT WTE-SB10150CT_08 Datasheet
51Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150FCT WTE-SB10150FCT Datasheet
48Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCMBR10100CT TAK_CHEONG-TCMBR10100CT Datasheet
107Kb / 2P
   10A SCHOTTKY BARRIER DIODE Dual High Voltage Schottky Rectifier
MBR10100CT TAK_CHEONG-MBR10100CT Datasheet
167Kb / 4P
   10A SCHOTTKY BARRIER DIODE Dual High Voltage Schottky Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com