công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1301A-UWAVMF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1301A-UWAVMF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual LDO with Microcontroller RESET Function
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1301A-UWAVMF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microchip Technology

  TC1301A-UWAVMF Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology TC1301A-UWAVMF Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology TC1301A-UWAVMF Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology TC1301A-UWAVMF Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology TC1301A-UWAVMF Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC1301A-UWAVMF Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC1301A-UWAVMF Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1301A-UWAVMF Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1301A-UWAVMF Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 28 page
background image
TC1301A/B
DS21798C-page 2
© 2008 Microchip Technology Inc.
Functional Block Diagrams
Typical Application Circuits
LDO #2
150 mA
LDO #1
300 mA
LDO #2
150 mA
VIN
VOUT1
VOUT2
Bandgap
Reference
1.2V
SHDN2
Threshold
Detector
Time Delay
300 ms, typ
RESET
VDET
GND
Bypass
TC1301A
VDET
TC1301B
VIN
SHDN2
GND
Bypass
SHDN1
LDO #1
300 mA
Threshold
Detector
Time Delay
300 ms typ
VOUT1
VOUT2
RESET
Bandgap
Reference
1.2V
VOUT1
8
4
1
2
3
RESET
GND
VDET
BATTERY
COUT1
1 µF Ceramic
X5R
CIN
1µF
TC1301A
COUT2
1 µF Ceramic
X5R
C
BYPASS
(Note)
10 nF Ceramic
Bypass
VIN
7
VOUT2
6
SHDN2
ON/OFF Control VOUT2
System RESET
2.8V @ 300 mA
2.6V @ 150 mA
5
VOUT1
8
4
1
2
3
RESET
GND
SHDN1
BATTERY
COUT1
1 µF Ceramic
X5R
CIN
1µF
TC1301B
1 µF Ceramic
X5R
Bypass
VIN
7
2.7V
to
4.2V
VOUT2
6
SHDN2
ON/OFF Control VOUT2
System RESET
2.8V @ 300 mA
2.6V @ 150 mA
5
ON/OFF Control VOUT1
Note: C
BYPASS is optional
2.7V
to
4.2V
COUT2


Số phần tương tự - TC1301A-UWAVMF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1301A-UWAVMF MICROCHIP-TC1301A-UWAVMF Datasheet
1Mb / 28P
   Dual LDO with Microcontroller RESET Function
2005
TC1301A-UWAVMFTR MICROCHIP-TC1301A-UWAVMFTR Datasheet
1Mb / 28P
   Dual LDO with Microcontroller RESET Function
2005
More results

Mô tả tương tự - TC1301A-UWAVMF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1301A MICROCHIP-TC1301A Datasheet
1Mb / 28P
   Dual LDO with Microcontroller RESET Function
2005
TC1301B-DAAVUATR MICROCHIP-TC1301B-DAAVUATR Datasheet
665Kb / 28P
   Dual LDO with Microcontroller RESET Function
01/02/08
logo
Richtek Technology Corp...
RT9006A RICHTEK-RT9006A Datasheet
201Kb / 10P
   Dual LDO Regulator with Reset Function
logo
Analog Microelectronics
AME1300 AME-AME1300 Datasheet
140Kb / 12P
   300mA CMOS LDO with RESET Function
logo
New Japan Radio
NJW4116T1 NJRC-NJW4116T1 Datasheet
1Mb / 13P
   Io=500mA LDO with Reset function
Ver.2016-04-05
logo
Semtech Corporation
SC1452 SEMTECH-SC1452 Datasheet
116Kb / 7P
   DUAL 150mA LDO REGULATOR WITH PROGRAMMABLE RESET
SC1452 SEMTECH-SC1452_06 Datasheet
288Kb / 15P
   Dual 150mA LDO Regulator with Programmable Reset
logo
Unisonic Technologies
LR6401 UTC-LR6401_12 Datasheet
421Kb / 8P
   DUAL CHANNEL LDO REGULATORS WITH ENABLE FUNCTION
logo
Advanced Power Electron...
APE8843 A-POWER-APE8843_14 Datasheet
60Kb / 4P
   DUAL 600mA LDO REGULATOR WITH ENABLE FUNCTION
APE8839A A-POWER-APE8839A_14 Datasheet
771Kb / 9P
   DUAL 600mA LDO REGULATOR WITH ENABLE FUNCTION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com