công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP1791 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP1791
Giải thích chi tiết về linh kiện  70 mA, High Voltage Regulator
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP1791 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microchip Technology

  MCP1791 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP1791 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP1791 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP1791 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP1791 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP1791 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP1791 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP1791 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP1791 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 34 page
background image
MCP1790/MCP1791
DS22075A-page 2
© 2008 Microchip Technology Inc.
Package Types
MCP1791
12
3
4
5
6
SOT-223-5
Pin
1SHDN
2VIN
3
GND (TAB)
4VOUT
5
PWRGD
6
GND (TAB)
1
2
3
SOT-223-3
4
MCP1790
Pin
1VIN
2GND (TAB)
3VOUT
4GND (TAB)
DDPAK-3
DDPAK-5
12 3 4 5
12
3


Số phần tương tự - MCP1791

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP1792 MICROCHIP-MCP1792 Datasheet
1Mb / 32P
   100 mA High-Voltage Automotive LDO
Revision C April 2020
MCP1792T-3302H/CB MICROCHIP-MCP1792T-3302H/CB Datasheet
1Mb / 32P
   100 mA High-Voltage Automotive LDO
Revision C April 2020
MCP1792T-3302H/DB MICROCHIP-MCP1792T-3302H/DB Datasheet
1Mb / 32P
   100 mA High-Voltage Automotive LDO
Revision C April 2020
MCP1792T-33H02/CB MICROCHIP-MCP1792T-33H02/CB Datasheet
1Mb / 32P
   100 mA High-Voltage Automotive LDO
Revision C April 2020
MCP1792T-33H02/DB MICROCHIP-MCP1792T-33H02/DB Datasheet
1Mb / 32P
   100 mA High-Voltage Automotive LDO
Revision C April 2020
More results

Mô tả tương tự - MCP1791

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BD42540FJ-C ROHM-BD42540FJ-C Datasheet
1Mb / 26P
   70 mA Output Voltage Tracker
logo
Micro Commercial Compon...
BAS70LP MCC-BAS70LP Datasheet
340Kb / 2P
   70 mA Schottky Rectifier 70 Volts
BAS70LP MCC-BAS70LP_13 Datasheet
459Kb / 2P
   70 mA Schottky Rectifier 70 Volts
logo
Analog Devices
ADP1720ARMZ-5-R7 AD-ADP1720ARMZ-5-R7 Datasheet
369Kb / 16P
   50 mA, High Voltage, Micropower Linear Regulator
REV. A
logo
New Japan Radio
NJW4105T1 NJRC-NJW4105T1 Datasheet
664Kb / 23P
   HIGH VOLTAGE IO = 500 mA LDO REGULATOR
Ver.1.0
logo
Analog Devices
ADP1720-EP AD-ADP1720-EP Datasheet
905Kb / 12P
   50 mA, High Voltage, Micropower Linear Regulator
REV. A
ADP1720 AD-ADP1720_15 Datasheet
369Kb / 16P
   50 mA, High Voltage, Micropower Linear Regulator
REV. A
logo
New Japan Radio
NJW4105 NJRC-NJW4105 Datasheet
462Kb / 23P
   HIGH VOLTAGE IO = 500 mA LDO REGULATOR
Ver.1.1
logo
ON Semiconductor
NCV8184 ONSEMI-NCV8184_06 Datasheet
185Kb / 13P
   Micropower 70 mA Low Dropout Tracking Regulator/Line Driver
May, 2006 ??Rev. 18
NCV8184 ONSEMI-NCV8184 Datasheet
143Kb / 14P
   Micropower 70 mA Low Dropout Tracking Regulator/Line Driver
August, 2004 ??Rev. 15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com