công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W08 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.

tên linh kiện W08
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENG-YI [CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.c-y.com.tw
Logo CHENG-YI - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.

W08 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.

  W08 Datasheet HTML 1Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD. W08 Datasheet HTML 2Page - CHENG-YI ELECTRONIC CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
W005 thru W10 SERIES
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
CHENG- YI
CHENG- YI
ELECTRONIC
RATING AND CHARACTERISTICS CURVES
W005 THRU W10
0
AMBIENT TEMPERATURE, C
Fig.3 - TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
Fig.4 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK
REVERSE VOLTAGE
100
10
1
0
10
20
30
40
50
60
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig.1 - MAXIMUM FORWARD SURGE CURRENT
Fig.2 - DERATING CURVE
OUTPUT RECTIFIED CURRENT
0
0
.2
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
1.6
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
20
20
100
100
60
60
140
140
40
40
120
120
80
80
.01
.01
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.1
0.1
1.0
1.0
10
10
0
T =25 C
J
0
T =25 C
J
0
T =25 C
J
TYPICAL
DISTRIBUTION


Số phần tương tự - W08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Surge Components
W08 SURGE-W08 Datasheet
107Kb / 2P
   Single Phase 1.5 AMPS. Silicon Bridge Rectifiers?
logo
Daya Electric Group Co....
W08 DAYA-W08 Datasheet
94Kb / 2P
   1.5Amp Glass Passivated Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Suntan Capacitors
W08 SUNTAN-W08 Datasheet
328Kb / 2P
   Ideal for printed circuit board
logo
Semtech Corporation
W08 SEMTECH-W08 Datasheet
127Kb / 2P
   1.5A SINGLE - PHASE SILICON BRIDGE????
logo
Silicon Standard Corp.
W08 SSC-W08 Datasheet
276Kb / 3P
   Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - W08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
BR1505 RECTRON-BR1505 Datasheet
276Kb / 3P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
GOOD-ARK Electronics
BR1005 GOOD-ARK-BR1005 Datasheet
47Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
BR305 GOOD-ARK-BR305 Datasheet
45Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
KBPC10 GOOD-ARK-KBPC10 Datasheet
49Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
KBU4 GOOD-ARK-KBU4 Datasheet
171Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
RB151 GOOD-ARK-RB151 Datasheet
47Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
RS201 GOOD-ARK-RS201 Datasheet
48Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
KBP3005 LUGUANG-KBP3005 Datasheet
278Kb / 2P
   Single-phase Silicon Bridge
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
KBPC25 CHENG-YI-KBPC25 Datasheet
135Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
RB151 CHENG-YI-RB151 Datasheet
120Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com