công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6404 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6404
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 MHz, 45 A Op Amps
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6404 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology

  MCP6404 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP6404 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP6404 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP6404 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP6404 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP6404 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP6404 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6404 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6404 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
© 2009 Microchip Technology Inc.
DS22229A-page 5
MCP6401/1R/1U
2.0
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
Note: Unless otherwise indicated, T
A = +25°C, VDD = +1.8V to +6.0V, VSS = GND, VCM = VDD/2, VOUT ≈ VDD/2,
VL = VDD/2, RL = 100 kΩ to VL and CL = 60 pF.
FIGURE 2-1:
Input Offset Voltage.
FIGURE 2-2:
Input Offset Voltage Drift.
FIGURE 2-3:
Input Offset Voltage vs.
Common Mode Input Voltage with VDD = 6.0V.
FIGURE 2-4:
Input Offset Voltage vs.
Common Mode Input Voltage with VDD = 1.8V.
FIGURE 2-5:
Input Offset Voltage vs.
Output Voltage.
FIGURE 2-6:
Input Offset Voltage vs.
Power Supply Voltage.
Note:
The graphs and tables provided following this note are a statistical summary based on a limited number of
samples and are provided for informational purposes only. The performance characteristics listed herein
are not tested or guaranteed. In some graphs or tables, the data presented may be outside the specified
operating range (e.g., outside specified power supply range) and therefore outside the warranted range.
0
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
0.18
0.21
0.24
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Input Offset Voltage (mV)
1760 Samples
VCM = VSS
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-10 -8
-6
-4
-2
0
2468
10
Input Offset Voltage Drift (µV/°C)
1760 Samples
VCM = VSS
TA = -40°C to +125°C
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Common Mode Input Voltage (V)
TA = +125°C
TA = +85°C
TA = +25°C
TA = -40°C
VDD = 6.0V
Representative Part
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
Common Mode Input Voltage (V)
TA = +125°C
TA = +85°C
TA = +25°C
TA = -40°C
VDD = 1.8V
Representative Part
-1000
-750
-500
-250
0
250
500
750
1000
Output Voltage (V)
VDD = 6.0V
VDD = 1.8V
Representative Part
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5
Power Supply Voltage (V)
TA = +125°C
TA = +85°C
TA = +25°C
TA = -40°C
Representative Part


Số phần tương tự - MCP6404

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6404 MICROCHIP-MCP6404 Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
MCP6404-E/LT MICROCHIP-MCP6404-E/LT Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
MCP6404-E/MNY MICROCHIP-MCP6404-E/MNY Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
MCP6404-E/OT MICROCHIP-MCP6404-E/OT Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
MCP6404-E/SL MICROCHIP-MCP6404-E/SL Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
More results

Mô tả tương tự - MCP6404

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6401 MICROCHIP-MCP6401_10 Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
MCP6L01 MICROCHIP-MCP6L01 Datasheet
527Kb / 32P
   1 MHz, 85 關A Op Amps
2009
MCP6V66 MICROCHIP-MCP6V66 Datasheet
1Mb / 46P
   80 關A, 1 MHz Zero-Drift Op Amps
05/14/19
logo
STMicroelectronics
TSV522IST STMICROELECTRONICS-TSV522IST Datasheet
749Kb / 27P
   High merit factor (1.15 MHz for 45 關A) CMOS op amps
logo
Microchip Technology
MCP6L91 MICROCHIP-MCP6L91 Datasheet
480Kb / 30P
   10 MHz, 850 關A Op Amps
2009
MCP6L71 MICROCHIP-MCP6L71 Datasheet
476Kb / 32P
   2 MHz, 150 關A Op Amps
2009
MCP6L1 MICROCHIP-MCP6L1 Datasheet
483Kb / 32P
   2.8 MHz, 200 關A Op Amps
2009
MCP6H01 MICROCHIP-MCP6H01_12 Datasheet
1Mb / 46P
   1.2 MHz, 16V Op Amps
2010-2011
MCP6H81 MICROCHIP-MCP6H81_12 Datasheet
1Mb / 42P
   5.5 MHz, 12V Op Amps
2012 11/29/12
MCP6H71 MICROCHIP-MCP6H71_12 Datasheet
1Mb / 42P
   2.7 MHz, 12V Op Amps
11/29/12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com