công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6401T-OT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6401T-OT
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 MHz, 45 A Op Amps
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6401T-OT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6401T-OT Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP6401T-OT Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP6401T-OT Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP6401T-OT Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP6401T-OT Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP6401T-OT Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP6401T-OT Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP6401T-OT Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP6401T-OT Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 28 page
background image
MCP6401/1R/1U
DS22229A-page 10
© 2009 Microchip Technology Inc.
Note: Unless otherwise indicated, T
A = +25°C, VDD = +1.8V to +6.0V, VSS = GND, VCM = VDD/2, VOUT ≈ VDD/2,
VL = VDD/2, RL = 100 kΩ to VL and CL = 60 pF.
FIGURE 2-31:
Closed Loop Output
Impedance vs. Frequency.
FIGURE 2-32:
Measured Input Current vs.
Input Voltage (below VSS).
1
10
100
1000
10000
1.0E+01
1.0E+02
1.0E+03
1.0E+04
1.0E+05
1.0E+06
Frequency (Hz)
GN:
101 V/V
11 V/V
1 V/V
10
100
1k
10k
100k
1M
1.E-12
1.E-11
1.E-10
1.E-09
1.E-08
1.E-07
1.E-06
1.E-05
1.E-04
1.E-03
-1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0
VIN (V)
1m
100µ
10µ
100n
10n
1n
100p
10p
1p
TA = -40°C
TA = +25°C
TA = +85°C
TA = +125°C


Số phần tương tự - MCP6401T-OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6401T-E/LT MICROCHIP-MCP6401T-E/LT Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
MCP6401T-E/MNY MICROCHIP-MCP6401T-E/MNY Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
MCP6401T-E/OT MICROCHIP-MCP6401T-E/OT Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
MCP6401T-E/SL MICROCHIP-MCP6401T-E/SL Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
MCP6401T-E/SN MICROCHIP-MCP6401T-E/SN Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
More results

Mô tả tương tự - MCP6401T-OT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP6401 MICROCHIP-MCP6401_10 Datasheet
1Mb / 38P
   1 MHz, 45 關A Op Amps
2010
MCP6L01 MICROCHIP-MCP6L01 Datasheet
527Kb / 32P
   1 MHz, 85 關A Op Amps
2009
MCP6V66 MICROCHIP-MCP6V66 Datasheet
1Mb / 46P
   80 關A, 1 MHz Zero-Drift Op Amps
05/14/19
logo
STMicroelectronics
TSV522IST STMICROELECTRONICS-TSV522IST Datasheet
749Kb / 27P
   High merit factor (1.15 MHz for 45 關A) CMOS op amps
logo
Microchip Technology
MCP6L91 MICROCHIP-MCP6L91 Datasheet
480Kb / 30P
   10 MHz, 850 關A Op Amps
2009
MCP6L71 MICROCHIP-MCP6L71 Datasheet
476Kb / 32P
   2 MHz, 150 關A Op Amps
2009
MCP6L1 MICROCHIP-MCP6L1 Datasheet
483Kb / 32P
   2.8 MHz, 200 關A Op Amps
2009
MCP6H01 MICROCHIP-MCP6H01_12 Datasheet
1Mb / 46P
   1.2 MHz, 16V Op Amps
2010-2011
MCP6H81 MICROCHIP-MCP6H81_12 Datasheet
1Mb / 42P
   5.5 MHz, 12V Op Amps
2012 11/29/12
MCP6H71 MICROCHIP-MCP6H71_12 Datasheet
1Mb / 42P
   2.7 MHz, 12V Op Amps
11/29/12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com