công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1PS70SB40 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 1PS70SB40
Giải thích chi tiết về linh kiện  General-purpose Schottky diodes
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

1PS70SB40 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NXP Semiconductors

  1PS70SB40 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 1PS70SB40 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 1PS70SB40 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 1PS70SB40 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 1PS70SB40 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 1PS70SB40 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 1PS70SB40 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 1PS70SB40 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 1PS70SB40 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
BAS40_1PSXXSB4X_SER_8
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 08 — 13 January 2010
2 of 21
NXP Semiconductors
BAS40 series; 1PSxxSB4x series
General-purpose Schottky diodes
1.2 Features
1.3 Applications
1.4 Quick reference data
[1]
Pulse test: tp ≤ 300 μs; δ≤ 0.02.
2.
Pinning information
High switching speed
Low leakage current
High breakdown voltage
Low capacitance
Ultra high-speed switching
Voltage clamping
Table 2.
Quick reference data
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Per diode
IF
forward current
-
-
120
mA
VF
forward voltage
IF =1mA
[1] --380
mV
VR
reverse voltage
-
-
40
V
Table 3.
Pinning
Pin
Description
Simplified outline
Symbol
BAS40H; 1PS76SB40; 1PS79SB40
1
cathode
[1]
2
anode
BAS40L
1
cathode
[1]
2
anode
BAS40; BAS40W; 1PS70SB40
1
anode
2
not connected
3
cathode
001aab540
12
sym001
12
2
1
Transparent
top view
sym001
12
006aaa144
12
3
006aaa436
1
3
2
n.c.


Số phần tương tự - 1PS70SB40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
1PS70SB40 PHILIPS-1PS70SB40 Datasheet
53Kb / 8P
   Schottky barrier double diodes
Rev. 07-12 May 2006
1PS70SB40 PHILIPS-1PS70SB40 Datasheet
136Kb / 21P
   General-purpose Schottky diodes
Rev. 07-12 May 2006
logo
Guangdong Kexin Industr...
1PS70SB40 KEXIN-1PS70SB40 Datasheet
48Kb / 1P
   Schottky barrier (double) diodes
logo
NXP Semiconductors
1PS70SB40 NXP-1PS70SB40 Datasheet
227Kb / 21P
   General-purpose Schottky diodes
Rev. 08-13 January 2010
1PS70SB40 NXP-1PS70SB40 Datasheet
227Kb / 21P
   General-purpose Schottky diodes
Rev. 08-13 January 2010
More results

Mô tả tương tự - 1PS70SB40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BAS40 NXP-BAS40_13 Datasheet
227Kb / 21P
   General-purpose Schottky diodes
Rev. 08-13 January 2010
BAS40 PHILIPS-BAS40_15 Datasheet
359Kb / 22P
   General-purpose Schottky diodes
Rev. 9-18 March 2015
BAS70 PHILIPS-BAS70_15 Datasheet
235Kb / 20P
   General-purpose Schottky diodes
Rev. 09-13 January 2010
BAS40-06 NXP-BAS40-06 Datasheet
227Kb / 21P
   General-purpose Schottky diodes
Rev. 08-13 January 2010
1PS70SB40 PHILIPS-1PS70SB40 Datasheet
136Kb / 21P
   General-purpose Schottky diodes
Rev. 07-12 May 2006
BAS70 PHILIPS-BAS70_06 Datasheet
137Kb / 20P
   General-purpose Schottky diodes
Rev. 08-4 May 2006
1PS76SB70 NXP-1PS76SB70 Datasheet
224Kb / 20P
   General-purpose Schottky diodes
Rev. 09-13 January 2010
logo
Skyworks Solutions Inc.
SMS3922 SKYWORKS-SMS3922 Datasheet
1Mb / 12P
   Surface Mount General Purpose Schottky Diodes
logo
Microsemi Corporation
GC9700 MICROSEMI-GC9700 Datasheet
130Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER DIODES General Purpose TM
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
1N5711 HP-1N5711 Datasheet
56Kb / 6P
   Schottky Barrier Diodes for General Purpose Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com