công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE78L18AM+H bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ACE Technology Co., LTD.

tên linh kiện ACE78L18AM+H
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive Voltage Regulator
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACE [ACE Technology Co., LTD.]
Trang chủ  http://www.ace-ele.com
Logo ACE - ACE Technology Co., LTD.

ACE78L18AM+H bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ACE Technology Co., LTD.

  ACE78L18AM+H Datasheet HTML 1Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 2Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 3Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 4Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 5Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 6Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 7Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 8Page - ACE Technology Co., LTD. ACE78L18AM+H Datasheet HTML 9Page - ACE Technology Co., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
 
                                                                                                                
ACE78LXX
                        Technology
Positive Voltage Regulator
VER 1.2
2
Ordering information
Selection Guide
ACE78L XX XX + H
Typical Application
Vin
Vout
ACE78LXX
GND
Cin
Cout
0.33uF
0.1uF
Electrical Characteristics
ACE78L05 (Refer to the test circuits, TJ=0~125℃, IO=40mA, VIN=10V, Cin=0.33μF, Co=0.1μF unless otherwise specified)
(Note1)
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
A-Rank (3%)
4.85
5.0
5.15
VO
B-Rank (5%)
VIN=10V, IO=40mA, TJ=25℃
7V≦VIN≦20V, 1mA≦IO≦40mA
7V≦VIN≦Vmax, 1mA≦IO≦70mA
(Note2)
4.75
5.25
V
7V≦VIN≦20V, IO=40mA, TJ=25℃
18
75
ΔVO (Line Regulation)
8V≦VIN≦20V, IO=40mA, TJ=25℃
10
64
mV
VIN=10V, 1mA≦IO≦100mA, TJ=25℃
20
60
ΔVO (Load Regulation)
VIN=10V, 1mA≦IO≦40mA, TJ=25℃
5
30
mV
IQ
VIN=10V, IO=0mA,TJ=25℃
3.0
5.0
mA
VIN=10V, 1mA≦IO≦40mA
0.1
ΔIQ
8V≦VIN≦20V, IO=40mA
1.0
mA
Vn
10Hz≦f≦100KHz
40
μV
RR
8V≦VIN≦20V, IO=40mA, f=120Hz,TJ=25℃
47
62
dB
VD
IO=100mA, TJ=25℃
1.7
V
Δ
VO/ΔTJ
IO=5mA, 0℃≦TJ≦125℃
-0.65
mV/℃
AM : SOT-89-3
Pb-free
Output Voltage : 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V and 24V
Halogen-free


Số phần tương tự - ACE78L18AM+H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE78L18VGAM+H ACE-ACE78L18VGAM+H Datasheet
657Kb / 10P
   100mA Positive Voltage Regulator
VER1.5
More results

Mô tả tương tự - ACE78L18AM+H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SE78XX SECOS-SE78XX_15 Datasheet
422Kb / 5P
   Positive Voltage Regulator
SU78XX-B SECOS-SU78XX-B_15 Datasheet
534Kb / 4P
   Positive Voltage Regulator
SJ78M09 SECOS-SJ78M09_15 Datasheet
85Kb / 2P
   Positive Voltage Regulator
SSC2146 SECOS-SSC2146 Datasheet
979Kb / 5P
   Positive Voltage Regulator
SL2136 SECOS-SL2136 Datasheet
614Kb / 4P
   Positive Voltage Regulator
logo
Weitron Technology
WT78LXX WEITRON-WT78LXX Datasheet
1Mb / 10P
   Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UR6225 UTC-UR6225_18 Datasheet
409Kb / 15P
   POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-78DXX ESTEK-ET-78DXX Datasheet
478Kb / 9P
   Positive-Voltage Regulator
ET-78MXX ESTEK-ET-78MXX Datasheet
609Kb / 11P
   Positive-Voltage Regulator
logo
Weitron Technology
WT78LXXK WEITRON-WT78LXXK Datasheet
900Kb / 7P
   Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UR6225 UTC-UR6225_11 Datasheet
467Kb / 15P
   POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com