công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE150750FM+H bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ACE Technology Co., LTD.

tên linh kiện ACE150750FM+H
Giải thích chi tiết về linh kiện  150KHz,2A, PWM Step-Down DC/DC Converter
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACE [ACE Technology Co., LTD.]
Trang chủ  http://www.ace-ele.com
Logo ACE - ACE Technology Co., LTD.

ACE150750FM+H bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ACE Technology Co., LTD.

Back Button ACE150750FM+H Datasheet HTML 3Page - ACE Technology Co., LTD. ACE150750FM+H Datasheet HTML 4Page - ACE Technology Co., LTD. ACE150750FM+H Datasheet HTML 5Page - ACE Technology Co., LTD. ACE150750FM+H Datasheet HTML 6Page - ACE Technology Co., LTD. ACE150750FM+H Datasheet HTML 7Page - ACE Technology Co., LTD. ACE150750FM+H Datasheet HTML 8Page - ACE Technology Co., LTD. ACE150750FM+H Datasheet HTML 9Page - ACE Technology Co., LTD. ACE150750FM+H Datasheet HTML 10Page - ACE Technology Co., LTD. ACE150750FM+H Datasheet HTML 11Page - ACE Technology Co., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
 
                                                                                                                  
ACE150X
                        Technology
150KHz,2A ,PWM Step-Down DC/DC Converter
VER 1.2
7
Typical
Applications
1. ACE1501 Reference :
Fix Output Voltage Version:
ACE1501
Adjustable Voltage Version :
+5V to +24V
2
3
3.3/2A
C1
IN
SW
L1
+
+
C2
470uF
ACE1501
4
R1
470uF
1 NC
FB
GND
5-8
D1
R2
Power
SOP-8
VOUT = VFB ( I + R1/R2 )
VFB = 1.23V . R2 = 1K - 3K
2. ACE1502 Reference :
Fix Output Voltage Version :
ACE1502


Số phần tương tự - ACE150750FM+H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE1500B ACE-ACE1500B Datasheet
758Kb / 6P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
VER 1.2
logo
Fairchild Semiconductor
ACE1501 FAIRCHILD-ACE1501 Datasheet
1Mb / 33P
   ACE1501 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1501E FAIRCHILD-ACE1501E Datasheet
1Mb / 33P
   ACE1501 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1501EM FAIRCHILD-ACE1501EM Datasheet
1Mb / 33P
   ACE1501 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
ACE1501EM8 FAIRCHILD-ACE1501EM8 Datasheet
1Mb / 33P
   ACE1501 Product Family Arithmetic Controller Engine (ACEx?? for Low Power Applications
More results

Mô tả tương tự - ACE150750FM+H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
P1696 UTC-P1696 Datasheet
112Kb / 7P
   150KHZ, 2A PWM STEP-DOWN DC/DC CONVERTER
P1696 UTC-P1696_11 Datasheet
223Kb / 7P
   150KHZ, 2A PWM STEP-DOWN DC/DC CONVERTER
logo
AiT Semiconductor Inc.
A7142 AITSEMI-A7142 Datasheet
490Kb / 10P
   DC-DC CONVERTER/ BUCK (STEP-DOWN) SIMPLE SWITCHER POWER CONVERTER 150kHz, 2A PWM
REV2.1
logo
Diodes Incorporated
AP1509 DIODES-AP1509_10 Datasheet
213Kb / 13P
   150KHz, 2A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
DS31016 Rev. 4 - 2
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
TJ1509A HTC-TJ1509A Datasheet
795Kb / 8P
   150kHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter
logo
Orister Corporation
RS1509 ORISTER-RS1509 Datasheet
204Kb / 8P
   150KHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter
logo
List of Unclassifed Man...
AX1509 ETC2-AX1509 Datasheet
223Kb / 8P
   150KHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter
logo
Diodes Incorporated
AP1509 DIODES-AP1509 Datasheet
196Kb / 12P
   150KHz, 2A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
AP1509 Rev. 1
logo
Anachip Corp
AP1509 ANACHIP-AP1509 Datasheet
150Kb / 8P
   150KHz, 2A PWM Buck DC/DC Converter
logo
Advanced Power Electron...
APE1701 A-POWER-APE1701 Datasheet
150Kb / 9P
   150KHz, 2A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com