công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPI5020-470MZF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Superworld Electronics |
|
SPI5020-470MZF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Superworld Electronics |
5 / 5 page SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD PG. 5 SMD POWER INDUCTORS 22.12.2009 SPI5020 SERIES NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information. 7. PACKAGING INFORMATION : 7-1. Reel Dimension (mm) 100 2.2 7-2 CARRIER TAPE DIMENSIONS (mm) 13.2 330 120° 7-3 TAPING DIMENSIONS (mm) 12mm W 5.2mm 5.5mm 2.4mm Ao Ko Bo T P 0.3mm 8.0mm 7-4 QUANTITY 3000pcs/Reel The products are packaged so that no damage will be sustained. 8mm 4 mm Start End Leader no component 200mm min. Components Trailer no component 400mm min. user direction of feed T 4.00 2.00±0.05 Ao P A A Ko Ø1.5+0.1/-0.0 1.5 |
Số phần tương tự - SPI5020-470MZF |
|
Mô tả tương tự - SPI5020-470MZF |