công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SL100547NJL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ABC Taiwan Electronics Corp

tên linh kiện SL100547NJL
Giải thích chi tiết về linh kiện  WOUND CHIP INDUCTOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABC [ABC Taiwan Electronics Corp]
Trang chủ  http://www.atec-group.com
Logo ABC - ABC Taiwan Electronics Corp

SL100547NJL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ABC Taiwan Electronics Corp

  SL100547NJL Datasheet HTML 1Page - ABC Taiwan Electronics Corp SL100547NJL Datasheet HTML 2Page - ABC Taiwan Electronics Corp SL100547NJL Datasheet HTML 3Page - ABC Taiwan Electronics Corp SL100547NJL Datasheet HTML 4Page - ABC Taiwan Electronics Corp SL100547NJL Datasheet HTML 5Page - ABC Taiwan Electronics Corp SL100547NJL Datasheet HTML 6Page - ABC Taiwan Electronics Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
not change more
Inductance shall
than ±30%
AR-001A
High temp.
Resistance test
Resistance test
Humidity
( Temp. cycle )
Thermal shock test
Applied current : Per spec.
Temperature : 105±2℃
Time : 500 hours
Total : 50 cycles
Applied current : Per spec.
Humidity : 90 ~ 95%
Time : 500 hours
Temperature : 40±2℃
15 minutes
15 minutes
Room temp.
Room temp.
-25±2 ℃
30 minutes
30 minutes
85±2 ℃
More than 90% of the
Shall be covered
terminal electrode
SPECIFICATION FOR APPROVAL
WOUND CHIP INDUCTOR
With fresh solder.
Solderability
Test item
Ⅸ﹒
RELIABILITY TEST:
PROD.
NAME
REF :
Preheat : 150±25
for 60 seconds
Solder : Sn96.5 / Ag3 / Cu0.5 or equivalent
Test condition
Solder temp. : 235±5℃
Dip time : 4±1 seconds
Flux : Rosin
ABC'S ITEM NO.
ABC'S DWG NO.
Specification
SL1005□□□□L□-□□□
PAGE: 6


Số phần tương tự - SL100547NJL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lumins Inc.
SL100 LUMINIS-SL100 Datasheet
16Kb / 1P
   Wall mount / Ceiling mount
logo
Rectron Semiconductor
SL100 RECTRON-SL100 Datasheet
278Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Electronic devices inc.
SL1000 EDI-SL1000 Datasheet
43Kb / 2P
   FAST RECOVERY, 100ns.HIGH VOLTAGE 40 ma, MINIATURE RECTIFIERS
logo
Faraday Technology
SL1000A FARADAY-SL1000A Datasheet
41Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE VIDEO FILTERS
SL1000J FARADAY-SL1000J Datasheet
43Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE VIDEO FILTERS
More results

Mô tả tương tự - SL100547NJL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ABC Taiwan Electronics ...
CM3225R12ML ABC-CM3225R12ML Datasheet
553Kb / 8P
   WOUND CHIP INDUCTOR
CM4532R10ML ABC-CM4532R10ML Datasheet
583Kb / 8P
   WOUND CHIP INDUCTOR
SW2022R47K2 ABC-SW2022R47K2 Datasheet
614Kb / 8P
   WOUND CHIP INDUCTOR
logo
Bourns Electronic Solut...
CW201212_MDS BOURNS-CW201212_MDS Datasheet
51Kb / 3P
   WOUND CHIP INDUCTOR
logo
XFMRS Inc.
XFWIC453630-331K XFMRS-XFWIC453630-331K Datasheet
46Kb / 1P
   Wound Chip Inductor
logo
ABC Taiwan Electronics ...
CM252010NJ3 ABC-CM252010NJ3 Datasheet
138Kb / 8P
   WOUND CHIP INDUCTOR
logo
XFMRS Inc.
XFWIC453630-150K XFMRS-XFWIC453630-150K Datasheet
36Kb / 1P
   Wound Chip Inductor
XFWIC453630-470K XFMRS-XFWIC453630-470K Datasheet
64Kb / 1P
   Wound Chip Inductor
XF070603-R10M XFMRS-XF070603-R10M Datasheet
35Kb / 1P
   WOUND CHIP INDUCTOR
XF070603-R20M XFMRS-XF070603-R20M Datasheet
36Kb / 1P
   WOUND CHIP INDUCTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com